Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SP1 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # SP1
Description  Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 2,5-5,08 mm
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

SP1 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  SP1 Datasheet HTML 1Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
FD
Flansch, Paar, für Montage in Steckrichtung, aufsteckbar
ohne Verlust von Kontaktplätzen
1. Temperaturbereich
-25 °C/+100 °C
2. Werkstoff
PC
Flange, pair, for mounting in mating direction, attachable
without loss of contact positions
1. Temperature range
-25 °C/+100 °C
2. Materials
PC
Collet, pair, pour montage dans le sens d’enfichage, atta-
chable sans perte de positions de contacts
1. Température d’utilisation
-25 °C/+100 °C
2. Matériaux
PC
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
Bestellbezeichnung
Verpackungseinheit
Designation
Package unit
Désignation
Unité d’emballage
FD
100
Verpackung: lose im Kunststoffbeutel, im Karton
Packaging: in bulk, in a plastic bag, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique, dans un carton
Bestellbezeichnung
Verpackungseinheit
Designation
Package unit
Désignation
Unité d’emballage
SP 1
100
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 2,5–5,08 mm
Direct connectors for printed circuit boards, pitch 2.5–5.08 mm
Connecteurs directs our cartes imprimées, pas 2,5–5,08 mm
SP 1
Kodierstück für Buchsenleisten 5..., einsetzbar anstelle einer
Kontaktfeder
1. Temperaturbereich
-25 °C/+100 °C
2. Werkstoff
POM
Keying insert for socket boards 5..., insertable instead of a
contact spring
1. Temperature range
-25 °C/+100 °C
2. Materials
POM
Insert de codage pour réglettes à prises femelles 5..., insé-
rable à la place d’un ressort de contact
1. Température d’utilisation
-25 °C/+100 °C
2. Matériaux
POM
Verpackung: lose im Kunststoffbeutel, im Karton
Packaging: in bulk, in a plastic bag, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique, dans un carton
Bestellbezeichnung
Verpackungseinheit
Designation
Package unit
Désignation
Unité d’emballage
SP 3
100
Kodierstück für Buchsenleisten 2,5..., 2,54..., 3,96..., 5,08,
einsetzbar anstelle einer Kontaktfeder
1. Temperaturbereich
-25 °C/+100 °C
2. Werkstoff
POM
Keying insert for socket boards 2,5..., 2,54..., 3,96..., 5,08,
insertable instead of a contact spring
1. Temperature range
-25 °C/+100 °C
2. Materials
POM
Insert de codage pour réglettes à prises femelles 2,5..., 2,54...,
3,96..., 5,08, insérable à la place d’un ressort de contact
1. Température d’utilisation
-25 °C/+100 °C
2. Matériaux
POM
SP 3
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - SP1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
rfsolutions.ltd
SP1 RFSOLUTIONS-SP1 Datasheet
729Kb / 2P
Guitar or/and Bass Preamplifier
logo
Grayhill, Inc
SP1 GRAYHILL-SP1 Datasheet
871Kb / 6P
Miniature Toggle Switches
logo
TE Connectivity Ltd
SP1 TEC-SP1 Datasheet
1Mb / 5P
Compact String Pot ??Voltage Divider
logo
Lumberg
SP1 LUMBERG-SP1 Datasheet
248Kb / 3P
Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
logo
Cooper Bussmann, Inc.
SP1-2 COOPER-SP1-2 Datasheet
4Mb / 55P
Circuit Protection Solutions Low Voltage Fuse Links Catalogue
More results

Similar Description - SP1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
2.54FL LUMBERG-2.54FL Datasheet
89Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder,
2.5R LUMBERG-2.5R Datasheet
88Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 2,5 mm
2.54R LUMBERG-2.54R Datasheet
89Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 2,54 mm
3.96R LUMBERG-3.96R Datasheet
90Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 3,96 mm
5.08R LUMBERG-5.08R Datasheet
87Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 5,08 mm
5FL LUMBERG-5FL Datasheet
87Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 5,0 mm
6779 LUMBERG-6779 Datasheet
75Kb / 1P
Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
MC100-508 LUMBERG-MC100-508 Datasheet
99Kb / 1P
Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
MC200-508 LUMBERG-MC200-508 Datasheet
94Kb / 1P
Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
ME040-508 LUMBERG-ME040-508 Datasheet
101Kb / 1P
Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com