Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WSV Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # WSV
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

WSV Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  WSV Datasheet HTML 1Page - Lumberg WSV Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Stecker nach IEC 60130-9, IP 40, abgewinkelt, mit Schraub-
verschluss, Massekontakt, Knickschutztülle und Lötanschlüs-
sen
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF
Kontaktstift 3- bis 8-polig
CuZn, versilbert und flashvergoldet
Kontaktstift 12-polig
CuZn, unternickelt und vergoldet
Erdungsfahne
CuZn, unternickelt und verzinnt
Gehäuse
PC
Rändelschraube
CuZn, vernickelt
Knickschutztülle
TPE
Zugentlastung
Stahl, vernickelt
Hülse
Stahl, verzinkt
Schraube
Edelstahl/Stahl, chromatiert
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
Kupplungen 032098, 032099, KFR,
KFV, KGR, KGV, KV, WKV
Schutzart1
IP 40
Weiteres siehe Tabelle
4. Elektrische Daten
Weiteres siehe Tabelle
1
nach DIN EN 60529,
nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück
2
nach VDE 0110/IEC 60664
WSV
*a 12-polige Ausführung Ø 1,0 mm
12 pole version Ø 1.0 mm
version à 12 pôles Ø 1,0 mm
WSV 30
WSV 40
WSV 50
WSV 50/6
WSV 60
WSV 70
WSV 71
WSV 80
WSV 81
WSV 120
Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder
www.lumberg.com
12/2009
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 40


Similar Part No. - WSV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
279Kb / 3P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
207Kb / 3P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
348Kb / 3P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
391Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
714Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - WSV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0321 LUMBERG-0321 Datasheet
535Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
0380 LUMBERG-0380 Datasheet
74Kb / 1P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGV LUMBERG-KGV Datasheet
485Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com