Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PD150S8 Datasheet(PDF) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

Part # PD150S8
Description  150A Avg 800 Volts
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Direct Link  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PD150S8 Datasheet(HTML) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PD150S8 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD150S8 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
─4─
■定格・特性曲線
PD150S8
(Per 1 Arm.)
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
瞬 時 順 電 圧 (V)
瞬
時
順
電
流
(A)
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE
順 電 圧 特 性
25
゚C
150
゚C
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000
01
2
3
4
HALF SINE WAVE
D.C.
HALF SINE WAVE
D.C.
PD150S8
(Per 1 Arm.)
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION
平 均 順 電 力 損 失 特 性
AVERAGE FORWARD CURRENT (A)
平 均 順 電 流 (A)
平
均
順
電
力
損
失
(W)
0
50
100
150
200
250
300
0
40
80
120
160
200
240
平 均 順 電 流 − ケ ー ス 温 度 定 格
PD150S8(Per 1 Arm.)
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE
CASE TEMPERATURE (
°C)
ケ ー ス 温 度 (℃)
平
均
順
電
流
(A)
HALF SINE WAVE
HALF SINE WAVE
D.C.
D.C.
0
25
50
75
100
125
150
0
40
80
120
160
200
240
サ
|
ジ
順
電
流
(A)
TIME (s)
時 間 (s)
f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150
℃
サ ー ジ 順 電 流 定 格
SURGE CURRENT RATINGS
PD150S8(Per 1 Arm.)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
0.02s
IFSM
SQUARE WAVE PULSE DURATION (s)
時 間 (s)
過
渡
熱
抵
抗
(℃/W)
Junction to Case
PD150S8(Per 1 Arm.)
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
過 渡 熱 抵 抗 特 性
0.001
0.01
0.1
1
10
0.01
0.02
0.1
0.05
0.2
0.5
ダ
イ
オ
ー
ド
モ
ジ
ュ
ー
ル



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com