Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PDMB50E6 Datasheet(PDF) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

Part # PDMB50E6
Description  IGBT Module-Dual
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Direct Link  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PDMB50E6 Datasheet(HTML) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PDMB50E6 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PDMB50E6 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PDMB50E6 Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation PDMB50E6 Datasheet HTML 4Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
QS043-402-20401(2/5)
00
日本インター株式会社
IGBT Module-Dual
5
0 A,600V
PDMB50E6
□ 回 路 図 :
CIRCUIT
□ 外 形 寸 法 図
:
OUTLINE DRAWING
Dimension:[mm]
□ 最 大 定 格 :
MAXIMUM RATINGS (T
C=25℃)
Item
Symbol
Rated
Value
Unit
コレクタ・エミッタ間電圧
Collector-Emitter Voltage
V
CES
600
V
ゲ ー ト・エ ミ ッ タ 間 電 圧
Gate-Emitter Voltage
V
GES
±20
V
DC
I
C
50
コ レ
ク タ 電
流
Collector Current
1ms
I
CP
100
A
コ レ
ク タ 損
失
Collector Power Dissipation
P
C
250
W
接
合
温
度
Junction
Temperature
Range
T
j
-40~+150
℃
保
存
温
度
Storage Temperature Range
T
stg
-40~+125
℃
絶
縁
耐
圧(Terminal to Base AC,1minute)
Isolation Voltage
V
ISO
2,500
V
(RMS)
Module Base to Heatsink
2
締 め 付 け ト ル ク
Mounting
Torque
Busbar to Main Terminal
F
tor
2(20.4)
N・m
(kgf・cm)
□ 電 気 的 特 性
:
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
C=25℃)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
コ レ
ク タ 遮
断 電
流
Collector-Emitter Cut-Off Current
I
CES
V
CE= 600V, VGE= 0V
-
-
1.0
mA
ゲ ー
ト 漏 れ
電 流
Gate-Emitter Leakage Current
I
GES
V
GE= ±20V,VCE= 0V
-
-
1.0
μA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧
Collector-Emitter Saturation Voltage
V
CE(sat)
I
C= 50A,VGE= 15V
-
2.1
2.6
V
ゲ ー
ト し き い 値 電 圧
Gate-Emitter Threshold Voltage
V
GE(th)
V
CE= 5V,IC= 50mA
4.0
-
8.0
V
入
力
容
量
Input Capacitance
C
ies
V
CE= 10V,VGE= 0V,f= 1MHZ
-
2,500
-
pF
上 昇 時 間 Rise
Time
t
r
-
0.15
0.30
ターンオン時間 Turn-on Time
t
on
-
0.25
0.40
下 降 時 間 Fall
Time
t
f
-
0.10
0.35
スイッチング時間
Switching Time
ターンオフ時間 Turn-off Time
t
off
V
CC=
300V
R
L=
6.0Ω
R
G=
20.0Ω
V
GE= ±15V
-
0.35
0.70
μs
□フリーホイーリングダイオードの 特 性:
FREE WHEELING DIODE RATINGS & CHARACTERISTICS(T
C=25℃)
Item
Symbol
Rated
Value
Unit
DC
I
F
50
A
順
電
流
Forward Current
1ms
I
FM
100
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
順
電
圧
Peak Forward Voltage
V
F
I
F= 50A,VGE= 0V
-
1.9
2.4
V
逆 回
復 時 間
Reverse Recovery Time
t
rr
I
F= 50A,VGE= -10V
di/dt= 100A/μs
-
0.15
0.25
μs
□ 熱
的
特 性 :
THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
IGBT
-
-
0.50
熱
抵
抗
Thermal Impedance
Diode
Rth(j-c)
Junction to Case
(Tc測定点チップ直下)
-
-
1.10
℃/W
7(G2)
6(E2)
5(E1)
4(G1)
(C1)
3
(E2)
2
(C2E1)
1
3-M5
4-fasten tab
#110 t= 0.5
12
11
12
11
12
2-Ø 5.5
7
6
5
4
±0 .2 5
80
94
1
2
3
23
23
17
16
16
16
7
7
LABEL


Similar Part No. - PDMB50E6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PDMB50A6 NIEC-PDMB50A6 Datasheet
108Kb / 3P
IGBT MODULE Dual 50A 600V
PDMB50A6 NIEC-PDMB50A6 Datasheet
147Kb / 4P
50 A 600 V
PDMB50A6 NIEC-PDMB50A6_1 Datasheet
147Kb / 4P
50 A 600 V
PDMB50B12 NIEC-PDMB50B12 Datasheet
114Kb / 3P
IGBT MODULE Dual 50A 1200V
PDMB50B12 NIEC-PDMB50B12 Datasheet
205Kb / 3P
50A 1200V
More results

Similar Description - PDMB50E6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PDMB100BS12 NIEC-PDMB100BS12 Datasheet
295Kb / 4P
IGBT Module-Dual
PDMB200BS12 NIEC-PDMB200BS12 Datasheet
345Kb / 4P
IGBT Module-Dual
PHMB600BS12 NIEC-PHMB600BS12 Datasheet
340Kb / 4P
IGBT Module-Dual
PHMB600E6 NIEC-PHMB600E6 Datasheet
345Kb / 4P
IGBT Module-Dual
PHMB800E6 NIEC-PHMB800E6 Datasheet
280Kb / 4P
IGBT Module-Dual
PRFMB200E6 NIEC-PRFMB200E6 Datasheet
262Kb / 4P
IGBT Module-Dual
PRFMB300E6 NIEC-PRFMB300E6 Datasheet
286Kb / 4P
IGBT Module-Dual
PRHMB75E6 NIEC-PRHMB75E6 Datasheet
255Kb / 4P
IGBT Module-Dual
PRHMB150E6 NIEC-PRHMB150E6 Datasheet
283Kb / 4P
IGBT Module-Dual
PRHMB300E6 NIEC-PRHMB300E6 Datasheet
286Kb / 4P
IGBT Module-Dual
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com