Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TS02B Datasheet(PDF) 2 Page - Suntan Capacitors

Part # TS02B
Description  METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR-BOX-MEC
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Direct Link  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS02B Datasheet(HTML) 2 Page - Suntan Capacitors

  TS02B Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS02B Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR-BOX-MEC
Suntan®
NON-INDUCTIVE, PLASTIC CASE AND EPOXY RESIN
TS02B
Dimensions (mm)
P=7.5
(Capacitor Thickness) T
≤3.5
>3.5
(Lead Wire Dia.) d±0.05
0.5
0.6
(Dimension Tolerance: W, H, T)
W + 0.4/0.7, H±0.4, T±0.4
63VDC
100VDC
250VDC
400VDC
630VDC
(µF)
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
0.0033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
v
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
0.0047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
0.0068
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
0.010
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
0.015
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
0.022
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
0.033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
--
--
--
--
0.047
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
0.068
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
0.10
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
0.15
--
--
--
--
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
10.0
8.0
4.0
7.5
10.0
11.0.
5.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.47
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.68
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.0
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P=10.0, 15.0
(Capacitor Thickness) T
10.0
15.0
(Lead Wire Dia.) d±0.05
0.6
0.8
(Dimension Tolerance: W, H, T)
W + 0.4/0.7, H±0.4, T±0.4
63VDC
100VDC
160VDC
250VDC
400VDC
630VDC
(µF)
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
0.0047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
0.0068
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
0.01
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
0.015
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
0.022
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
12.0
6.0
10.0
0.033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
0.047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
0.068
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
13.5
7.5
15.0
0.10
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
--
--
--
--
0.15
--
--
--
--
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
13.5
7.5
15.0
--
--
--
--
0.22
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
0.47
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.68
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
18.0
13.5
7.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
13.5
7.5
15.0
18.0
14.0
8.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.5
18.0
12.0
6.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.2
18.0
13.5
7.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com