Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RUSBF185-2 Datasheet(PDF) 19 Page - Tyco Electronics

Part # RUSBF185-2
Description  PolySwitch Resettable Devices Radial-leaded Devices
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

RUSBF185-2 Datasheet(HTML) 19 Page - Tyco Electronics

Back Button RUSBF185-2 Datasheet HTML 15Page - Tyco Electronics RUSBF185-2 Datasheet HTML 16Page - Tyco Electronics RUSBF185-2 Datasheet HTML 17Page - Tyco Electronics RUSBF185-2 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics RUSBF185-2 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics RUSBF185-2 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics RUSBF185-2 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics RUSBF185-2 Datasheet HTML 22Page - Tyco Electronics RUSBF185-2 Datasheet HTML 23Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 28 page
background image
129
RoHS Compliant, ELV Compliant
10
BBRF
99V
BBRF550
500
—
—
10,000
BF550
UL, CSA
BBRF550-2
—
1,500
—
7,500
BF550
UL, CSA
RXEF
60V
RXEF005
500
——
10,000
—
UL, CSA, TÜV
RXEF005-2
—
3,000
—
15,000
—
UL, CSA, TÜV
RXEF005-AP
——
2,000
10,000
—
UL, CSA, TÜV
RXEF010
500
——
10,000
XF010
UL, CSA, TÜV
RXEF010-2
—
3,000
—
15,000
XF010
UL, CSA, TÜV
RXEF010-AP
——
2,000
10,000
XF010
UL, CSA, TÜV
RXEF017
500
——
10,000
XF017
UL, CSA, TÜV
RXEF017-2
—
2,500
—
12,500
XF017
UL, CSA, TÜV
RXEF017-AP
——
2,000
10,000
XF017
UL, CSA, TÜV
RXEF
72V
RXEF020
500
——
10,000
XF020
UL, CSA, TÜV
RXEF020-2
—
3,000
—
15,000
XF020
UL, CSA, TÜV
RXEF020-AP
——
2,000
10,000
XF020
UL, CSA, TÜV
RXEF025
500
——
10,000
XF025
UL, CSA, TÜV
RXEF025-2
—
3,000
—
15,000
XF025
UL, CSA, TÜV
RXEF025-AP
——
2,000
10,000
XF025
UL, CSA, TÜV
RXEF030
500
——
10,000
XF030
UL, CSA, TÜV
RXEF030-2
—
3,000
—
15,000
XF030
UL, CSA, TÜV
RXEF030-AP
——
2,000
10,000
XF030
UL, CSA, TÜV
RXEF040
500
——
10,000
XF040
UL, CSA, TÜV
RXEF040-2
—
3,000
—
15,000
XF040
UL, CSA, TÜV
RXEF040-AP
——
2,000
10,000
XF040
UL, CSA, TÜV
RXEF050
500
——
10,000
XF050
UL, CSA, TÜV
RXEF050-2
—
3,000
—
15,000
XF050
UL, CSA, TÜV
RXEF050-AP
——
2,000
10,000
XF050
UL, CSA, TÜV
RXEF065
500
——
10,000
XF065
UL, CSA, TÜV
RXEF065-2
—
3,000
—
15,000
XF065
UL, CSA, TÜV
RXEF065-AP
——
2,000
10,000
XF065
UL, CSA, TÜV
RXEF075
500
——
10,000
XF075
UL, CSA, TÜV
RXEF075-2
—
3,000
—
15,000
XF075
UL, CSA, TÜV
RXEF075-AP
——
2,000
10,000
XF075
UL, CSA, TÜV
RXEF090
500
——
10,000
XF090
UL, CSA, TÜV
RXEF090-2
—
3,000
—
15,000
XF090
UL, CSA, TÜV
RXEF090-AP
——
2,000
10,000
XF090
UL, CSA, TÜV
RXEF110
500
——
10,000
XF110
UL, CSA, TÜV
RXEF110-2
—
1,500
—
7,500
XF110
UL, CSA, TÜV
RXEF110-AP
——
1,000
5,000
XF110
UL, CSA, TÜV
RXEF135
500
——
10,000
XF135
UL, CSA, TÜV
RXEF135-2
—
1,500
—
7,500
XF135
UL, CSA, TÜV
RXEF135-AP
——
1,000
5,000
XF135
UL, CSA, TÜV
RXEF160
500
——
10,000
XF160
UL, CSA, TÜV
RXEF160-2
—
1,500
—
7,500
XF160
UL, CSA, TÜV
RXEF160-AP
——
1,000
5,000
XF160
UL, CSA, TÜV
RXEF185
500
——
10,000
XF185
UL, CSA, TÜV
RXEF185-2
—
1,500
—
7,500
XF185
UL, CSA, TÜV
RXEF185-AP
——
1,000
5,000
XF185
UL, CSA, TÜV
Part Number
Bag
Quantity
Tape & Reel
Quantity
Ammo Pack
Quantity
Standard Package
Quantity
Part Marking
Agency Recognition
Table R6 Packaging and Marking Information for Radial-leaded Devices



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com