Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TPC8028 Datasheet(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

Part # TPC8028
Description  lithium-ion secondary battery Notebook PC Portable electronic equipment
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPC8028 Datasheet(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TPC8028 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TPC8028 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TPC8028
2009-09-29
3
電気的特性 (Ta
= 25°C)
項目
記号
測定条
件
最小
標準
最大
単位
ゲー
ト漏
れ電
流
IGSS
VGS = ±20 V、VDS = 0 V
⎯
⎯
±100
nA
ドレイ
ンしゃ
断電
流
IDSS
VDS = 30 V、VGS = 0 V
⎯
⎯
10
μA
V (BR) DSS
ID = 10 mA、VGS = 0 V
30
⎯
⎯
ド レイン ・ソ ース間降伏 電圧
V (BR) DSX
ID = 10 mA、VGS = −20 V
10
⎯
⎯
V
ゲート
しきい
値電
圧
Vth
VDS = 10 V、ID = 1 mA
1.3
⎯
2.5
V
VGS = 4.5 V、ID = 9 A
⎯
5.6
8.0
ド レイン ・ソ ース間オン 抵抗
RDS (ON)
VGS = 10 V、ID = 9 A
⎯
3.5
4.3
m
Ω
順方 向伝達ア ドミタン ス
|Yfs|
VDS = 10 V、ID = 9 A
20
40
⎯
S
入力容量
Ciss
⎯
1800
⎯
帰還容量
Crss
⎯
370
⎯
出力容量
Coss
VDS = 10 V、VGS = 0 V、f = 1 MHz
⎯
570
⎯
pF
上昇時間
tr
⎯
14
⎯
ター ンオ ン 時間
ton
⎯
26
⎯
下降時間
tf
⎯
19
⎯
スイッチング時間
ター ンオ フ 時間
toff
Duty <= 1%、tw = 10 μs
⎯
54
⎯
ns
ゲート入力電荷量
Qg
⎯
45
⎯
ゲート ・ソース間電荷 量
1
Qgs1
⎯
8
⎯
ゲート・ ドレイン 間電荷量
Qgd
VDD ∼− 24 V、VGS = 10 V、ID = 18 A
⎯
15
⎯
nC
ソース・ドレイン間の定格と電気的特性 (Ta
= 25°C)
項目
記号
測定条
件
最小
標準
最大
単位
ドレイン逆電流 パル ス
(注 1)
IDRP
⎯
⎯
⎯
72
A
順方向電 圧(ダイ オード )
VDSF
IDR = 18 A、VGS = 0 V
⎯
⎯
−1.2
V
VDD ∼− 15 V
0 V
VGS
10 V
ID = 9 A
出力



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com