Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BA6664FP Datasheet(PDF) 13 Page - Rohm

Part # BA6664FP
Description  CD-ROM
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6664FP Datasheet(HTML) 13 Page - Rohm

Back Button BA6664FP Datasheet HTML 9Page - Rohm BA6664FP Datasheet HTML 10Page - Rohm BA6664FP Datasheet HTML 11Page - Rohm BA6664FP Datasheet HTML 12Page - Rohm BA6664FP Datasheet HTML 13Page - Rohm BA6664FP Datasheet HTML 14Page - Rohm BA6664FP Datasheet HTML 15Page - Rohm BA6664FP Datasheet HTML 16Page - Rohm BA6664FP Datasheet HTML 17Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 19 page
background image
BA6664FP/BA6664FM
モータドライバ
(2)
パワーセーブ
パワーセーブ端子は約-5mV /
°C の温度特性を持っており、抵抗も±30%バラツキますので入力電圧範囲に注意してく
ださい。
(3)
逆転検出機能
逆転検出時のモータの動作
逆検出回路は Fig.23 のような構成となっています。
・正転時(EC
<ECR)
ホール入力信号の H1
+と H2+の位相関係は、Fig.24
に示すようになり逆転検出回路は動作しません。
・逆転時(EC
>ECR)
H1
+と H2+の位相関係は、正転時と逆となるため、
逆転検出回路が動作し、出力を OFF しオープン
状態となります。
EC<ECR時、正転(右回り)
EC>ECR、減速(右回り)
モータが逆転すると、逆転検出が働きコイル出力をオープンする。
惰性で逆転方向に空転する。
停止
H1+
H2+
H1
-
H2
-
EC
ECR
+
-
+
-
+
-
CK
D
D-FF
Q
H:OUTPUT OPEN
(HIGH-IMPEDANCE)
Fig.23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com