Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

VC1104A60 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # VC1104A60
Description  For electrovalves, style A, 2pG or 3pG, female, field attachable
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

VC1104A60 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  VC1104A60 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. VC1104A60 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. VC1104A60 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. VC1104A60 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
VC
45-16
www.shield.net
For electrovalves, style A, 2p+G or 3p+G, female, field attachable
Per elettrovalvole, stile A, 2p+T o 3p+T, femmina, da cablare
EN175301-803 style A square connector,
(former DIN 43650-A), ISO 4400;
built-in gasket;
central screw total insulation;
SMD components to let more assembling space;
crimp terminals option;
application with electrovalves, etc.
connettore quadrato EN175301-803 stile A,
(ex DIN 43650-A), ISO 4400;
guarnizione integrata;
vite centrale totalmente isolata;
componenti SMD per lasciare più spazio per il montaggio;
disponibile con terminali faston;
applicazione con elettrovalvole, ecc.
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
D
(E)
VC1x xxxxx
x
xx
xxxx xxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: PA66 30%GF
contact material: nickel plated CuZn
max wires section: 1,50 mm2
protection degree IEC 60529: IP67
working temperature: -40…125° C (max 70°C with electronic components)
oil resistance: good
M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E)
materiale rivestimento: PA66 30%GF
materiale contatti: CuZn nichelato
max sezione fili: 1,50 mm2
grado protezione IEC 60529: IP67
temperatura di lavoro: -40…125°C (max 70°C con componenti elettronici)
resistenza olio: buona
materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E)
A
main descript.
descriz. princip.
(a1)
B
cable gland
pressacavo
(a1)
C
gasket
guarnizione
(a1)
D
packaging
imballaggio
(a1)
circuit
schema
schema
circuito
(a2)
description
descrizione
voltage
tensione
Vdc
voltage
tensione
Vac
max
current
corrente
max
A
clamping
voltage
tensione
intervento
V
housing
colour
colore
rivestimento
tipo contatto
contact type
VC11 00A00
3
00
NR00
--
for crimp terminals
per terminali faston
1..250
1..250
10
--
black
nero
--
VC12 00A00
3
00
NR00
1..250
1..250
10
--
grey
grigio
VC11 02A00
3
00
S000
without electronic
senza elettronica
1..250
1..250
10
--
black
nero
3-point
contact
contatto a
3 punti
VC12 02A00
3
00
S000
1..250
1..250
10
--
grey
grigio
VC11 03A00
3
00
S000
without electronic
senza elettronica
1..250
1..250
10
--
black
nero
VC12 03A00
3
00
S000
1..250
1..250
10
--
grey
grigio
VC11 04A20
3
00
S000
varistor
varistore
1..38
1..30
10
38..104
black
nero
VC11 04A40
3
00
S000
1..80
1..60
10
80..165
VC11 04A60
3
00
S000
1..170
1..130
10
170..340
VC11 04A90
3
00
S000
1..250
1..250
10
320..640
VC11 05A00
3
00
S000
diode
diodo
1..250
--
10
V+1
black
nero
VC11 16H00
3
00
S000
rectifier
raddrizzatore
--
1..250
2
320..640
black
nero
VC13 19A3R
3
00
S000
red Led
Led rosso
(a7)
10..50
10..50
10
--
transp.
trasp.
VC13 19A8R
3
00
S000
70..250
70..250
10
--
VC13 23A2R
3
00
S000
red Led + varistor
Led rosso +
varistore
(a7)
1..38
1..30
10
38..104
transp.
trasp.
VC13 23A4R
3
00
S000
1..80
1..60
10
80..165
VC13 23A6R
3
00
S000
1..170
1..130
10
170..340
VC13 23A9R
3
00
S000
1..250
1..250
10
320..640
VC13 24A3R
3
00
S000
red Led + diode
Led rosso + diodo
(a7)
10..50
--
10
V+1
transp.
trasp.
VC13 24A8R
3
00
S000
70..250
--
10
V+1
VC13 33H3R
3
00
S000
red Led + rectifier
Led rosso +
raddrizz.
(a7)
--
10..50
2
320..640
transp.
trasp.
VC13 33H8R
3
00
S000
--
70..250
2
320..640
(a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a2) suggested wire colour, abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue;
colore fili consigliato, abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu.
(a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green;
l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.


Similar Part No. - VC1104A60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Carlo Gavazzi Holding A...
VC11RT12010M CARLOGAVAZZI-VC11RT12010M Datasheet
73Kb / 2P
Proximity Sensors Capacitive Thermoplastic Polyester
VC11RTM2410M CARLOGAVAZZI-VC11RTM2410M Datasheet
498Kb / 4P
Proximity Sensors Capacitive Thermoplastic Polyester
logo
France Joint
VC11X17X3 FRANCEJOINT-VC11X17X3 Datasheet
389Kb / 6P
STANDARD SHAFT SEALS
VC11X17X6 FRANCEJOINT-VC11X17X6 Datasheet
389Kb / 6P
STANDARD SHAFT SEALS
More results

Similar Description - VC1104A60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
CA1102V00 SHIELD-CA1102V00 Datasheet
256Kb / 2P
For electrovalves, style A, 2p2G, female, with cable
CC1103V00 SHIELD-CC1103V00 Datasheet
206Kb / 2P
For electrovalves, style A, 3pG, female, with cable
CE1102V00 SHIELD-CE1102V00 Datasheet
237Kb / 2P
For electrovalves, style B-ind, 2pG, female, with cable
CF1102V00 SHIELD-CF1102V00 Datasheet
224Kb / 2P
For electrovalves, style B, 2pG, female, with cable
CL1102V00 SHIELD-CL1102V00 Datasheet
211Kb / 2P
For electrovalves, style C, 2p or 3p G, female, with cable
CN1102V00 SHIELD-CN1102V00 Datasheet
211Kb / 2P
For electrovalves, style C-ind, 2p or 3p G, female, with cable
VE6102A00 SHIELD-VE6102A00 Datasheet
188Kb / 2P
For electrovalves, style B-ind, 2pG, female, field attachable
VF6102A00 SHIELD-VF6102A00 Datasheet
166Kb / 2P
For electrovalves, style B, 2pG, female, field attachable
VL1102A00 SHIELD-VL1102A00 Datasheet
175Kb / 2P
For electrovalves, style C, 2p or 3pG, female, field attachable
VN1102A00 SHIELD-VN1102A00 Datasheet
175Kb / 2P
For electrovalves, style C-ind, 2p or 3pG, female, field attachable
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com