Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HDLF00201 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # HDLF00201
Description  7/8 with cable, straight
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

HDLF00201 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  HDLF00201 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. HDLF00201 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. HDLF00201 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. HDLF00201 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
HDL
45-30
www.shield.net
7/8” with cable, straight
7/8” con cavo, diritto
round middle power connector;
from 2 to 14 poles;
female contact + female thread;
female contact + male thread;
male contact + male thread;
male contact + female thread;
with anti-vibration system;
application with motors and distribution boxes
connettore rotondo media potenza;
da 2 a 14 poli;
contatto femmina + filetto femmina;
contatto femmina + filetto maschio;
contatto maschio + filetto maschio;
contatto maschio + filetto femmina;
con sistema antisvitamento;
applicazione con motori e scatole derivazione
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
(D)
(E)
HDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: TPU (polyurethane)
contact material: golden over nickel plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3)
head temperature: -40…80°C (max 70°C when there are electronic components)
housing oil resistance: very good
locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)
IEC 60664 overvoltage category: II
materiale rivestimento: TPU (poliuretano)
materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura
grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)
temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
resistenza olio del rivestimento: ottima
materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D)
categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II
A
main descript.
descriz. princip.
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
cable length
lungh cavo
(a1)
female
face view
vista frontale
femmina
contact
gender
genere
contatti
(a6)
thread
gender
genere
filetto
(a6)
drawing
disegno
ground
pole
polo
terra
(a6)
max no.
wires
n° fili
max
(a4)
wire colour
and terminal
colore fili
e terminale
(a2) (a4)
max connector voltage
(pollution degree 2)
tensione max connettore
(grado inquin. 2)
Vac/dc (a5) (a8)
max
current
corrente
max
A (a8)
HDLF 00201
701
2000
F
F
fig1
--
2
bn1, bu2
600
12
HDLH 00201
701
2000
F
M
fig2
HDLM 00201
701
2000
M
M
fig3
HDLR 00201
701
2000
M
F
fig4
HDLF 00309
704
2000
F
F
fig1
--
3
bn2, bu3, bk1
600
12
HDLH 00309
704
2000
F
M
fig2
HDLM 00309
704
2000
M
M
fig3
HDLR 00309
704
2000
M
F
fig4
HDLF 00339
703
2000
F
F
fig1
•
3
bn2, bu3, gn/ye1
HDLH 00339
703
2000
F
M
fig2
HDLM 00339
703
2000
M
M
fig3
HDLR 00339
703
2000
M
F
fig4
HDLF 00407
525
2000
F
F
fig1
--
4
bn3, wh4,
bu2, bk1
600
9
HDLH 00407
525
2000
F
M
fig2
HDLM 00407
525
2000
M
M
fig3
HDLR 00407
525
2000
M
F
fig4
HDLF 00437
506
2000
F
F
fig1
•
4
bn3, gn/ye4,
bu2, bk1
HDLH 00437
506
2000
F
M
fig2
HDLM 00437
506
2000
M
M
fig3
HDLR 00437
506
2000
M
F
fig4
HDLF 00508
577
2000
F
F
fig1
--
5
bn4, wh5, bu2,
bk1, gy3
600
9
HDLH 00508
577
2000
F
M
fig2
HDLM 00508
577
2000
M
M
fig3
HDLR 00508
577
2000
M
F
fig4
HDLF 00538
538
2000
F
F
fig1
•
5
bn4, wh5, bu2,
bk1, gn/ye3
HDLH 00538
538
2000
F
M
fig2
HDLM 00538
538
2000
M
M
fig3
HDLR 00538
538
2000
M
F
fig4
HDLF 006A0
532
2000
F
F
fig1
--
6
din 47100 #A0
600
9
HDLH 006A0
532
2000
F
M
fig2
HDLM 006A0
532
2000
M
M
fig3
HDLR 006A0
532
2000
M
F
fig4
HDLF 00683
533
2000
F
F
fig1
•
6
n1-1, n2-2,
gn/ye3,
n3-4, n4-5, n5-6
HDLH 00683
533
2000
F
M
fig2
HDLM 00683
533
2000
M
M
fig3
HDLR 00683
533
2000
M
F
fig4
HDLF 014C2
228
2000
F
F
fig1
--
14
din 47100 #C2
600
4 (signal)
9 (common)
HDLH 014C2
228
2000
F
M
fig2
HDLM 014C2
228
2000
M
M
fig3
HDLR 014C2
228
2000
M
F
fig4
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14;
abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position;
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale;
(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield.
(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili.
(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664;
con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664.
(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer; | F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo.
(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo


Similar Part No. - HDLF00201

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
M-System Co.,Ltd.
HDL MSYSTEM-HDL Datasheet
97Kb / 2P
Space-saving Plug-in Signal Conditioners H-UNIT
HDL-24-R MSYSTEM-HDL-24-R Datasheet
97Kb / 2P
Space-saving Plug-in Signal Conditioners H-UNIT
HDL-24-R/Q MSYSTEM-HDL-24-R/Q Datasheet
97Kb / 2P
Space-saving Plug-in Signal Conditioners H-UNIT
logo
Analog Devices
HDL-3805 AD-HDL-3805_15 Datasheet
1Mb / 6P
HYBRID VIDEO DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
HDL-3806 AD-HDL-3806_15 Datasheet
1Mb / 6P
HYBRID VIDEO DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
More results

Similar Description - HDLF00201

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
HDMF00201 SHIELD-HDMF00201 Datasheet
293Kb / 2P
7/8 with cable, angled
logo
Rosenberger Hochfrequen...
60K1C7-CX5N1 ROSENBERGER-60K1C7-CX5N1 Datasheet
137Kb / 2P
STRAIGHT JACK (7/8?쇺?R)
logo
TE Connectivity Ltd
C-2081972 TEC-C-2081972 Datasheet
312Kb / 2P
4.3-10 STRAIGHT PLUG, SCREW FOR 7/8 CABLE CLAMP TYPE
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
787-6716-9100-000 WAGO-787-6716-9100-000 Datasheet
258Kb / 3P
Pluggable connector, 7/8 inch; 7/8 inch; 3-pole; Plug, straight
787-6716-9310-030 WAGO-787-6716-9310-030 Datasheet
152Kb / 3P
Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 3-pole; Socket, straight;
787-6716-9310-050 WAGO-787-6716-9310-050 Datasheet
153Kb / 3P
Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 3-pole; Socket, straight;
787-6716-9310-100 WAGO-787-6716-9310-100 Datasheet
163Kb / 3P
Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 3-pole; Socket, straight;
787-6716-9510-015 WAGO-787-6716-9510-015 Datasheet
153Kb / 3P
Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Plug, straight;
787-6716-9510-030 WAGO-787-6716-9510-030 Datasheet
154Kb / 3P
Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Plug, straight
787-6716-9510-050 WAGO-787-6716-9510-050 Datasheet
154Kb / 3P
Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Plug, straight
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com