Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HDEF00384 Datasheet(PDF) 2 Page - SHIELD s.r.l.

Part # HDEF00384
Description  7/8, receptacle, with wires, frontal assembling
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

HDEF00384 Datasheet(HTML) 2 Page - SHIELD s.r.l.

  HDEF00384 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. HDEF00384 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
version 091028
CONNECTORS | CONNETTORI
HDE
www.shield.net
45-37
B
cable code
codice cavo
(b1)
max
current
corrente
max
A @ 40°C
(b2)
voltage
drop
caduta
di tensione
V @ 1A x 1m
(b2)
wires x size
fili x sezione
n x mm2
(b3)
cable
material
materiale
cavo
reference
riferimento
sheath
colour
colore
guaina
RAL
wire
colour
colore
fili
(a2) (b4)
cable
class
classe
cavo
cable
temperature
temperatura
cavo
°C
cable
data sheet
scheda
cavo
5A3
8,7
0,06
n x 0,75
pvc
LiY
no sheath | senza guaina
A
5
-15...+ 70
MJ-NH
5A7
8,7
0,06
n x AWG18
pvc
300V 105°C UL-CSA
no sheath | senza guaina
N
5
-25…+105
MJ-NT
6A3
10,4
0,05
n x 1,0
pvc
LiY
no sheath | senza guaina
A
5
-15...+ 70
MJ-NH
6A7
11,2
0,04
n x AWG16
pvc
300V 105°C UL-CSA
no sheath | senza guaina
N
5
-25…+105
MJ-NT
7A3
12,0
0,03
n x 1,5
pvc
LiY
no sheath | senza guaina
A
5
-15...+ 70
MJ-NH
624
10,4
0,05
2 x 1,0
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
A
5
-15...+ 70
MN-BK
701
12,0
0,03
2 x 1,5
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-15...+ 70
MN-HK
A11
12,0
0,02
2 x 2,5
pvc
FROR IMQ
gy 7035
A
5
-15...+ 70
MN-PK
537
8,7
0,06
2+1 x 0,75
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
A
5
-15...+ 70
MN-BK
602
10,4
0,05
2+1 x 1,0
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-15...+ 70
MN-HK
506
8,7
0,06
3+1 x 0,75
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-15...+ 70
MN-HK
628
9,0
0,05
3+1 x 1,0
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
A
5
-15...+ 70
MN-BK
538
8,7
0,06
4+1 x 0,75
pvc
LiYY
bk 9005
A
5
-15...+ 70
MN-HK
532
8,7
0,06
6 x 0,75
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
228
3,5
0,18
14 x 0,25
pvc
IEC 60332-3A
gy 7035
C
5
-15...+ 70
MN-BK
248
3,5
0,18
14 x 0,25
pur pvc
300V 80°C UL-CSA
bk 9005
C
5
-25...+ 80
MF-TK
(b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue);
altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi).
(b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information);
le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche).
(b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding.
esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo.
(b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires.
colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati.
C
length code
codice lunghezza
(c1)
0200
0500
1000
cable length L
lunghezza cavo L
m
0,2
0,5
1
(c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath.
possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m è consigliabile usare un cavo completo di guaina.
ACCESSORIES / ACCESSORI
nut code, optional
codice dado, opzionale
1406.M20
1406.M20X
1406.PG13
nut material
materiale dado
Ni plated brass
ottone nichelato
stainless steel
acciaio inox
Ni plated brass
ottone nichelato
threading
filettatura
M20x1,5
M20x1,5
PG13,5
hexagonal wrench
chiave
Hex 23
Hex 23
Hex 23
max diameter, V
diametro max, V
Ø 26 mm
Ø 26 mm
26 mm
thickness, K
spessore, K
3 mm
3 mm
3 mm
D
variant code
codice variante
000
005
006
body material
materiale corpo
Ni plated brass
ottone nichelato
stainless steel
acciaio inox
Ni plated brass
ottone nichelato
fixing thread, T
filetto di fissaggio, T
M20x1,5
M20x1,5
PG13,5



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com