Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FBV Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FBV
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FBV Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FBV Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FBV Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
pvc
cavo
cable
pur
ral 9005
ral 7001
ral 9005
ral 7035
N107
N111
C145
C144
S131
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
90°
90°
80°
80°
120°
armoured stainless steel
armato inox
grigio
grey
grigio
grey
nero
black
nero
black
pvc
CEI 20-22 II
A
pur
pvc
ral 9005
N108
90°
nero
black
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
(atex)
explosion | esplosione
-
100A00
-
-
-
-
-
110A0T 700C00 710C0T 810C6T
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
PA
-
-
-
-
-
PA
PA
PA
PA
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-20+70
-
-
-
-
-
-20+70 -20+70 -20+70 -20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50
50
50
20
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
500
1000
300
300
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
2,7
0,1
2,7
2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
3...250
-
-
-
-
-
3...250 3...250 3...250 3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
3...250
-
-
-
-
-
3...250 3...250 3...250 3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
yellow
yellow
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F2091
V
U
U
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F2092
V
U
U
V
F2093
V
U
U
V
F2094
V
U
U
V
F2095
V
U
U
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FBV
-
-
-
-
-
-
U
U
U
U
U
-
-
-
-
-
-
-
High switching power.
Long electrical life.
Body material: Polyamide
Alta potenza di commutazione.
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Poliammide
4-6
3-FBV-1


Similar Description - FBV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FEK SHIELD-FEK Datasheet
255Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPL SHIELD-FPL Datasheet
272Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPM SHIELD-FPM Datasheet
277Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FSV SHIELD-FSV Datasheet
266Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FTV SHIELD-FTV Datasheet
275Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com