Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FEK Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FEK
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FEK Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FEK Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FEK Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
pvc
cavo
cable
pur
ral 9005
ral 7001
ral 9005
ral 7035
N107
N111
C145
C144
S131
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
90°
90°
80°
80°
120°
armoured stainless steel
armato inox
grigio
grey
grigio
grey
nero
black
nero
black
pvc
CEI 20-22 II
A
pur
pvc
ral 9005
N108
90°
nero
black
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
4-6
(atex)
explosion | esplosione
-
100A00
-
-
-
-
-
100A00 101A00 110A0T 700C00 800C60 801C60 810C6T
-
-
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
PP
-
-
-
-
-
PA
PP
PP
PP
PA
PP
PP
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-20+70
-
-
-
-
-
-20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50
50
50
50
20
20
20
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
500
500
500
1000
1000
1000
300
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
0,1
0,1
2,7
0,1
0,1
0,1
2,7
-
-
-
-
-
3...250
-
-
-
-
-
3...250 3...250 3...250 3...250 3...130 3...130 3...130
-
-
-
-
-
3...250
-
-
-
-
-
3...250 3...250 3...250 3...250 3...130 3...130 3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
-
-
yellow
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F2100
F2141
U
U
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F2125
V
U
U
F2115
F2101
F2142
U
U
V
F2102
F2143
U
U
V
F2103
F2144
U
U
V
V
V
U
U
F2118
F2104
F2145
U
U
V
F2105
F2146
U
U
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FEK
-
-
-
-
-
-
U
U
U
U
U
U
U
U
-
-
-
-
High switching power. Long electrical life.
Mountings are available for all the cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most of cylinders on the market.
Other sensitivities on demand
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: reed, T = 14 mm
Alta potenza di commutazione.
Lunga vita elettrica.
Sistema di montaggio disponibile per tutti i cilindri sul mercato.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri in commercio. A
richiesta altre sensibilità.
Materiale del corpo: Poliammide.
Centro della zona sensibile: reed, T = 14 mm
3-FEK-1


Similar Description - FEK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FBV SHIELD-FBV Datasheet
219Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPL SHIELD-FPL Datasheet
272Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPM SHIELD-FPM Datasheet
277Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FSV SHIELD-FSV Datasheet
266Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FTV SHIELD-FTV Datasheet
275Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com