Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RDLF008C0 Datasheet(PDF) 3 Page - SHIELD s.r.l.

Part # RDLF008C0
Description  M12, coding A, with cable, straight
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

RDLF008C0 Datasheet(HTML) 3 Page - SHIELD s.r.l.

  RDLF008C0 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. RDLF008C0 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. RDLF008C0 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. RDLF008C0 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
RDL
45-46
www.shield.net
M12, coding A, with shielded cable, straight
M12, codifica A, con cavo schermato, diritto
IEC61076-2-101 round connector;
from 2 to 12 poles;
male or female;
with anti-vibration system;
wide cable choice; single head or extension cable;
application with sensors, distribution boxes, etc.
connettore rotondo IEC61076-2-101;
da 2 a 12 poli;
maschio o femmina;
con sistema antisvitamento;
vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga;
applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc.
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
(D)
(E)
RDLx xxxxx
xxx xxxx xxx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: TPU (polyurethane)
contacts material: golden over nickel plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3)
head temperature: -40…90°C (max 70°C when there are electronic components)
housing oil resistance: very good
locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)
materiale rivestimento: TPU (poliuretano)
materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura
grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)
temperatura testa: -40…90°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
resistenza olio del rivestimento: ottima
materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D)
A
main descript.
descriz. princip.
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
cable length
lungh cavo
(a1)
female
face view
vista frontale
femmina
cod
ing
chia
ve
gender
genere
(a6)
shield
ing
scher
mo
(a5)
ground
pole
polo
terra
max n°
wires
n° fili
max
(a4)
wire colour
and terminal
colore fili
e terminale
(a2) (a4)
voltage
tensione
Vdc
voltage
tensione
Vac
max
current
corrente
max
A
characteristics
caratteristiche
housing
colour
colore
rivest.
RDLF 26100
374
3000
A5
F
N
--
4
bn1, wh2, bu3,
bk4
1…30
--
4
transp.
trasp.
RDLM 26100
374
3000
M
N
RDLF 26200
374
3000
A5
F
N
--
4
bn1, wh2, bu3,
bk4
1…30
--
4
RDLM 26200
374
3000
M
N
RDLF 20400
374
3000
A5
F
N
--
4
bn1, wh2, bu3,
bk4
1…250
4
without electronic
senza elettronica
black
nero
RDLF 30400
374
3000
C
RDLM 20400
374
3000
M
N
RDLM 30400
374
3000
C
RDLF 20500
261
3000
A5
F
N
--
5
bn1, wh2, bu3,
bk4, gy5
1…60
4
RDLF 30500
261
3000
C
RDLM 20500
261
3000
M
N
RDLM 30500
261
3000
C
RDLF 20530
356
3000
A5
F
N
•
5
bn1, wh2, bu3,
bk4, gn/ye5
1…60
4
RDLF 30530
356
3000
C
RDLM 20530
356
3000
M
N
RDLM 30530
356
3000
C
RDLF 208A0
278
3000
A8
F
N
--
8
din 47100 #1
1…30
2
RDLF 308A0
278
3000
C
RDLM 208A0
278
3000
M
N
RDLM 308A0
278
3000
C
RDLF 208C0
278
3000
A8
F
N
--
8
din 47100 #2
1…30
2
RDLF 308C0
278
3000
C
RDLM 208C0
278
3000
M
N
RDLM 308C0
278
3000
C
RDLF 212C1
266
3000
A12
F
N
--
12
din 47100 #3
1…30
1,5
RDLF 312C1
266
3000
C
RDLM 212C1
266
3000
M
N
RDLM 312C1
266
3000
C
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8;
din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4;
din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12.
abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
number = pin position; PE = earth terminal;
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
numero = posizione del terminale; PE = terminale terra.
(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart;
il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield.
(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number, shielding is not;
è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili, lo schermo no.
(a5) shielding connection: C = connected to nut, 1 = connected only to pin 1, 5 = connected only to pin 5, N = not connected;
collegamento schermo: C = collegato a ghiera, 1 = collegato solo a pin1, 5 = collegato solo a pin 5, N = non collegato.
(a6) F = female; M = male
F = femmina; M = maschio



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com