Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FGV Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FGV
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FGV Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FGV Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FGV Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
pvc
cavo
cable
pur
ral 9005
ral 7001
ral 9005
ral 7035
N107
N112
C145
C144
S131
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
90°
90°
80°
80°
120°
armoured stainless steel
armato inox
grigio
grey
grigio
grey
nero
black
nero
black
pvc
CEI 20-22 II
A
pur
pvc
ral 9005
N108
90°
nero
black
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
4-6
(atex)
explosion | esplosione
F81E2T
400A60
F82E2T
-
-
-
-
400A60 406A6T 415A3T 800C60 800C60 806C6T 815C3T
-
-
-
-
0,2
0,5
0,2
-
-
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
PA
PA
PA
-
-
-
-
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-20+70
-20+70
-20+70
-
-
-
-
-20+120 -20+70 -20+70 -20+70 -20+120 -20+70 -20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
1
1
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP67
IP67
-
-
-
-
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
-
-
-
-
6
10
6
-
-
-
-
10
10
10
20
20
20
20
-
-
-
-
200
500
200
-
-
-
-
500
300
500
1000
1000
300
1000
-
-
-
-
0,8
0,1
0,8
-
-
-
-
0,1
2,7
0,1
0,1
0,1
2,7
0,1
-
-
-
-
10...30
3...130
10...30
-
-
-
-
3...130 3...130
5...30
3...130 3...130 3...130
5...30
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
3...130 3...130
-
3...130 3...130 3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
yellow
-
-
-
-
-
yellow
yellow
-
-
yellow
yellow
-
-
-
-
3
2
3
-
-
-
-
2
2
3
2
2
2
3
-
-
-
-
PNP
-
NPN
-
-
-
-
-
-
PNP
-
-
-
PNP
-
-
-
-
2
1
3
-
-
-
-
1
1
2
1
1
1
2
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
1
1
1
2
2
2
2
-
-
-
-
U
F2306
F2310
V
U
F2300
U
U
U
V
U
F2307
F2311
V
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F2325
U
U
U
F2315
F2302
U
U
U
V
U
F2308
F2312
V
U
F2303
U
U
U
V
F2326
U
U
U
F2318
F2305
U
U
U
V
U
F2309
F2313
V
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FGV
F2331
F2332
-
-
-
-
U
U
U
F2327
U
U
U
F2328
-
-
-
-
FGV
FGV
FGV
FGV
Short body.
High switching power. Long electrical life.
Mountings are available for most cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most of cylinders on the market.
Other sensitivities on demand.
2-wire circuit to make connection easier. 3-wire circuit suggested in
order to avoid voltage drop.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 3 mm; reed, T = 9 mm
Corpo corto.
Alta potenza di commutazione. Lunga vita elettrica.
Disponibili staffe di fissaggio per i cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri in commercio. A
richiesta altre sensibilità.
Circuito a 2 fili per facilitare la connessione. Circuito a 3 fili quando occorre
evitare la caduta di tensione.
Materiale del corpo: Poliammide.
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 3 mm; reed, T = 9 mm
3-FGV-1


Similar Part No. - FGV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
LEMO Connectors
FGV.4M.340.XLM LEMO-FGV.4M.340.XLM Datasheet
82Kb / 4P
M - Rugged Ratchet coupling
FGV.4M.340.XLMT LEMO-FGV.4M.340.XLMT Datasheet
82Kb / 4P
M - Rugged Ratchet coupling
FGV.4M.348.XLM LEMO-FGV.4M.348.XLM Datasheet
83Kb / 4P
M - Rugged Ratchet coupling
FGV.4M.348.XLMT LEMO-FGV.4M.348.XLMT Datasheet
83Kb / 4P
M - Rugged Ratchet coupling
FGV.5M.114.XLM LEMO-FGV.5M.114.XLM Datasheet
64Kb / 4P
M - Rugged Ratchet coupling
More results

Similar Description - FGV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FBV SHIELD-FBV Datasheet
219Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPL SHIELD-FPL Datasheet
272Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPM SHIELD-FPM Datasheet
277Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FSV SHIELD-FSV Datasheet
266Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FTV SHIELD-FTV Datasheet
275Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com