Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FLV Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FLV
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FLV Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FLV Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FLV Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
pvc
cavo
cable
pur
ral 9005
ral 7001
ral 9005
ral 7035
N107
N111
C145
C144
S131
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
90°
90°
80°
80°
120°
armoured stainless steel
armato inox
grigio
grey
grigio
grey
nero
black
nero
black
pvc
CEI 20-22 II
A
pur
pvc
ral 9005
N108
90°
nero
black
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
4-6
(atex)
explosion | esplosione
-
000A60
-
-
-
-
-
003A2T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AISI304
-
-
-
-
-
AISI304
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-20+70
-
-
-
-
-
-20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP67
IP67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
5...30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F2400
F2411
U
U
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F2401
F2412
U
U
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FLV
-
-
-
-
-
-
U
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
To be used on cylinders with a suitable groove.
Small dimensions.
Long electrical life.
Body material: Stainless steel.
Centre of the sensitive area, type without led: reed, T = 8 mm
Adatto a cilindri con cava già predisposta
Piccole dimensioni.
Lunga vita elettrica.
Materiale del corpo: Acciaio inox.
Centro della zona sensibile, tipo senza led: reed, T = 8 mm
3-FLV-1


Similar Part No. - FLV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
LEMO Connectors
FLV.00.250.NTAE31 LEMO-FLV.00.250.NTAE31 Datasheet
76Kb / 4P
00 - NIM-CAMAC
FLV.00.250.NTAE35 LEMO-FLV.00.250.NTAE35 Datasheet
70Kb / 3P
00 - NIM-CAMAC
FLV.00.250.NTAE52 LEMO-FLV.00.250.NTAE52 Datasheet
80Kb / 4P
00 - NIM-CAMAC
FLV.00.250.NTAE56 LEMO-FLV.00.250.NTAE56 Datasheet
76Kb / 4P
00 - NIM-CAMAC
logo
QT Optoelectronics
FLV110 QT-FLV110 Datasheet
199Kb / 3P
SECOND SOURCE T-1 3/4 SOLID STATE LAMPS
More results

Similar Description - FLV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FBV SHIELD-FBV Datasheet
219Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPL SHIELD-FPL Datasheet
272Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPM SHIELD-FPM Datasheet
277Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FSV SHIELD-FSV Datasheet
266Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FTV SHIELD-FTV Datasheet
275Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com