Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FTV Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FTV
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FTV Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FTV Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FTV Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
pvc
cavo
cable
pur
ral 9005
ral 7001
ral 9005
ral 7035
N107
N112
C145
C144
S131
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
90°
90°
80°
80°
120°
armoured stainless steel
armato inox
grigio
grey
grigio
grey
nero
black
nero
black
pvc
CEI 20-22 II
A
pur
pvc
ral 9005
N108
90°
nero
black
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
4-6
(atex)
explosion | esplosione
F83E2T
400A60
F86E2T F86E2T
-
-
-
406A4T 406A6T 415A3T 800C60 806C6T 815C3T
-
-
-
-
-
0,2
0,5
0,2
0,2
-
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
ZA4
ZA4
ZA4
ZA4
-
-
-
ZA4
ZA4
ZA4
ZA4
ZA4
ZA4
-
-
-
-
-
20
0,1
0,1
0,1
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-20+70
-20+70
-20+70 -20+55
-
-
-
-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3GD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
-
-
-
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP67
IP67
IP67
-
-
-
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
-
-
-
-
-
6
10
6
6
-
-
-
10
10
10
20
20
20
-
-
-
-
-
200
500
200
60
-
-
-
300
300
500
1000
300
1000
-
-
-
-
-
0,8
0,1
0,8
0,8
-
-
-
2,7
2,7
0,1
0,1
2,7
0,1
-
-
-
-
-
10...30
3...130
10...30 10...30
-
-
-
5...30 3...130
5...30
3...130 3...130
5...30
-
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
5...30 3...130
-
3...130 3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
yellow
yellow
-
-
-
yellow yellow
yellow
-
yellow
yellow
-
-
-
-
-
3
2
3
3
-
-
-
2
2
3
2
2
3
-
-
-
-
-
PNP
-
PNP
PNP
-
-
-
-
-
PNP
-
-
PNP
-
-
-
-
-
2
1
2
2
-
-
-
1
1
2
1
1
2
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
1
1
1
1
2
2
2
-
-
-
-
-
U
F3706
F3710
V
U
F3700
U
U
U
F3714
U
F3707
F3711
V
U
U
F3741
U
U
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F3702
U
U
U
F3716
F3742
U
U
U
V
U
F3708
F3712
V
U
F3703
U
U
U
F3717
F3705
U
U
U
F3719
U
F3709
F3713
V
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FTV
F3731
F3732
U
-
-
-
U
U
U
F3727
U
U
F3728
-
-
-
-
-
Top mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Available also with timer (20ms) to detect the signal
of very fast pistons
Designed for cylinders with a suitable groove.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
Body material: Metal.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 4 mm; reed, T = 9 mm
Inserimento dall'alto.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Disponibile anche con timer (20ms) per prendere il segnale
di pistoni molto veloci.
Progettato per cilindri con cava già predisposta.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Materiale del corpo: Metallo
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 4 mm; reed, T = 9 mm
3-FTV-1


Similar Part No. - FTV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
First Silicon Co., Ltd
FTV03BU32 FS-FTV03BU32 Datasheet
180Kb / 3P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
FTV03G2B FS-FTV03G2B Datasheet
177Kb / 4P
Bi-directional ESD Protection Diodes
FTV04CAS FS-FTV04CAS Datasheet
260Kb / 5P
Dual Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
FTV0571PA FS-FTV0571PA Datasheet
591Kb / 4P
1-Line Uni-directional TVS Diode
2021. 05. 12 Revision No : 0
FTV05B-0603 FS-FTV05B-0603 Datasheet
559Kb / 6P
Bi-direction ESD Protection Diode
More results

Similar Description - FTV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FBV SHIELD-FBV Datasheet
219Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FEK SHIELD-FEK Datasheet
255Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPL SHIELD-FPL Datasheet
272Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPM SHIELD-FPM Datasheet
277Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FSV SHIELD-FSV Datasheet
266Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com