Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HDLF20201 Datasheet(PDF) 3 Page - SHIELD s.r.l.

Part # HDLF20201
Description  7/8 with cable, straight
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

HDLF20201 Datasheet(HTML) 3 Page - SHIELD s.r.l.

  HDLF20201 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. HDLF20201 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. HDLF20201 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. HDLF20201 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
HDL
45-32
www.shield.net
7/8” with shielded cable, straight
7/8” con cavo schermato, diritto
round middle power connector;
from 2 to 14 poles;
female contact + female thread;
female contact + male thread;
male contact + male thread;
male contact + female thread;
with anti-vibration system;
application with motors and distribution boxes
connettore rotondo media potenza;
da 2 a 14 poli;
contatto femmina + filetto femmina;
contatto femmina + filetto maschio;
contatto maschio + filetto maschio;
contatto maschio + filetto femmina;
con sistema antisvitamento;
applicazione con motori e scatole derivazione
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
(D)
(E)
HDLx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: TPU (polyurethane)
contact material: golden over nickel plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3)
head temperature: -40…80°C (max 70°C when there are electronic components)
housing oil resistance: very good
locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)
IEC 60664 overvoltage category: II
materiale rivestimento: TPU (poliuretano)
materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura
grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)
temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
resistenza olio del rivestimento: ottima
materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D)
categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II
A
main descript.
descriz. princip.
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
cable length
lungh cavo
(a1)
female
face view
vista frontale
femmina
contact
gender
genere
contatti
(a6)
thread
gender
genere
filetto
(a6)
drawing
disegno
shield
ing
scher
mo
(a7)
ground
pole
polo
terra
(a6)
max no.
wires
n° fili
max
(a4)
wire colour
and terminal
colore fili
e terminale
(a2) (a4)
max connector voltage
(pollution degree 2)
tensione max connettore
(grado inquin. 2)
Vac/dc (a5) (a8)
max
current
corrente
max
(a8) A
HDLF 20201
660
2000
F
F
fig1
N
--
2
bn1, bu2
600
12
HDLH 20201
660
2000
F
M
fig2
N
HDLM 20201
660
2000
M
M
fig3
N
HDLR 20201
660
2000
M
F
fig4
N
HDLF 20339
661
2000
F
F
fig1
N
•
3
bn2, bu3, gn/ye1
600
12
HDLH 20339
661
2000
F
M
fig2
N
HDLM 20339
661
2000
M
M
fig3
N
HDLR 20339
661
2000
M
F
fig4
N
HDLF 20437
663
2000
F
F
fig1
N
•
4
bn3, gn/ye4,
bu2, bk1
600
9
HDLH 20437
663
2000
F
M
fig2
N
HDLM 20437
663
2000
M
M
fig3
N
HDLR 20437
663
2000
M
F
fig4
N
HDLF 20538
665
2000
F
F
fig1
N
•
5
bn4, wh5, bu2,
bk1, gn/ye3
600
9
HDLH 20538
665
2000
F
M
fig2
N
HDLM 20538
665
2000
M
M
fig3
N
HDLR 20538
665
2000
M
F
fig4
N
HDLF 20683
599
2000
F
F
fig1
N
•
6
n1-1, n2-2,
gn/ye3,
n3-4, n4-5, n5-6
600
9
HDLH 20683
599
2000
F
M
fig2
N
HDLM 20683
599
2000
M
M
fig3
N
HDLR 20683
599
2000
M
F
fig4
N
HDLF 214C2
3P6
2000
F
F
fig1
N
--
14
din 47100 #C2
600
4 (signal)
9 (common)
HDLH 214C2
3P6
2000
F
M
fig2
N
HDLM 214C2
3P6
2000
M
M
fig3
N
HDLR 214C2
3P6
2000
M
F
fig4
N
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a2) din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14;
abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position;
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale;
(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield.
(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number.
è possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili.
(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664;
con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664.
(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer; | F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo.
(a7) shielding connection: C = connected to nut, N = not connected;
collegamento schermo: C = collegato a ghiera, N = non collegato.
(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com