Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HDMR014C2 Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # HDMR014C2
Description  7/8 with cable, angled
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

HDMR014C2 Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  HDMR014C2 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. HDMR014C2 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
HDM
45-34
www.shield.net
7/8” with cable, angled
7/8” con cavo, angolato
round middle power connector;
from 2 to 14 poles;
female contact + female thread;
female contact + male thread;
male contact + male thread;
male contact + female thread;
with anti-vibration system;
application with motors and distribution boxes
connettore rotondo media potenza;
da 2 a 14 poli;
contatto femmina + filetto femmina;
contatto femmina + filetto maschio;
contatto maschio + filetto maschio;
contatto maschio + filetto femmina;
con sistema antisvitamento;
applicazione con motori e scatole derivazione
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
(D)
(E)
HDMx xxxxx xxx xxxx xxx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: TPU (polyurethane)
contact material: golden over nickel plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3)
head temperature: -40…80°C (max 70°C when there are electronic components)
housing oil resistance: very good
locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)
IEC 60664 overvoltage category: II
materiale rivestimento: TPU (poliuretano)
materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura
grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3))
temperatura testa: -40…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
resistenza olio del rivestimento: ottima
materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D)
categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II
A
main descript.
descriz. princip.
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
cable length
lungh cavo
(a1)
female
face view
vista frontale
femmina
contact
gender
genere
contatti
(a6)
thread
gender
genere
filetto
(a6)
drawing
disegno
ground
pole
polo
terra
(a6)
max no.
wires
n° fili
max
(a4)
wire colour
and terminal
colore fili
e terminale
(a2) (a4)
max connector voltage
(pollution degree 2)
tensione max connettore
(grado inquin. 2)
Vac/dc (a5) (a8)
max
current
corrente
max
A (a8)
HDMF 00201
701
2000
F
F
fig1
--
2
bn1, bu2
600
12
HDMH 00201
701
2000
F
M
fig2
HDMM 00201
701
2000
M
M
fig3
HDMR 00201
701
2000
M
F
fig4
HDMF 00309
704
2000
F
F
fig1
--
3
bn2, bu3, bk1
600
12
HDMH 00309
704
2000
F
M
fig2
HDMM 00309
704
2000
M
M
fig3
HDMR 00309
704
2000
M
F
fig4
HDMF 00339
703
2000
F
F
fig1
•
3
bn2, bu3, gn/ye1
HDMH 00339
703
2000
F
M
fig2
HDMM 00339
703
2000
M
M
fig3
HDMR 00339
703
2000
M
F
fig4
HDMF 00407
525
2000
F
F
fig1
--
4
bn3, wh4,
bu2, bk1
600
9
HDMH 00407
525
2000
F
M
fig2
HDMM 00407
525
2000
M
M
fig3
HDMR 00407
525
2000
M
F
fig4
HDMF 00437
506
2000
F
F
fig1
•
4
bn3, gn/ye4,
bu2, bk1
HDMH 00437
506
2000
F
M
fig2
HDMM 00437
506
2000
M
M
fig3
HDMR 00437
506
2000
M
F
fig4
HDMF 00508
577
2000
F
F
fig1
--
5
bn4, wh5, bu2,
bk1, gy3
600
9
HDMH 00508
577
2000
F
M
fig2
HDMM 00508
577
2000
M
M
fig3
HDMR 00508
577
2000
M
F
fig4
HDMF 00538
538
2000
F
F
fig1
•
5
bn4, wh5, bu2,
bk1, gn/ye3
HDMH 00538
538
2000
F
M
fig2
HDMM 00538
538
2000
M
M
fig3
HDMR 00538
538
2000
M
F
fig4
HDMF 006A0
532
2000
F
F
fig1
--
6
din 47100 #A0
600
9
HDMH 006A0
532
2000
F
M
fig2
HDMM 006A0
532
2000
M
M
fig3
HDMR 006A0
532
2000
M
F
fig4
HDMF 00683
533
2000
F
F
fig1
•
6
n1-1, n2-2,
gn/ye3,
n3-4, n4-5, n5-6
HDMH 00683
533
2000
F
M
fig2
HDMM 00683
533
2000
M
M
fig3
HDMR 00683
533
2000
M
F
fig4
HDMF 014C2
228
2000
F
F
fig1
--
14
din 47100 #C2
600
4 (signal)
9 (common)
HDMH 014C2
228
2000
F
M
fig2
HDMM 014C2
228
2000
M
M
fig3
HDMR 014C2
228
2000
M
F
fig4
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14;
abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange;
n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position;
abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio;
n1, n2,… = filo numerato; numero più a destra = posizione del terminale;
(a3) only when correctly assembled with Shield’s counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield.
(a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E’ possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra è compresa nel numero massimo fili.
(a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664;
con grado inquinamento 3, la tensione massima è 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) – IEC 60664.
(a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer; | F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra è 2 mm più lungo.
(a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo


Similar Part No. - HDMR014C2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Samtec, Inc
HDMR-19-01-F-SM-TR SAMTEC-HDMR-19-01-F-SM-TR      Datasheet
334Kb / 1P
HIGH SPEED I/O RECEPTACLES
HDMR-19-01-S-SM SAMTEC-HDMR-19-01-S-SM  Datasheet
334Kb / 1P
HIGH SPEED I/O RECEPTACLES
HDMR-19-01-S-SM-PF SAMTEC-HDMR-19-01-S-SM-PF Datasheet
334Kb / 1P
HIGH SPEED I/O RECEPTACLES
HDMR-19-02-S-SM SAMTEC-HDMR-19-02-S-SM Datasheet
334Kb / 1P
HIGH SPEED I/O RECEPTACLES
HDMR-29-01-S-SM SAMTEC-HDMR-29-01-S-SM Datasheet
334Kb / 1P
HIGH SPEED I/O RECEPTACLES
More results

Similar Description - HDMR014C2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
HDLF00201 SHIELD-HDLF00201 Datasheet
367Kb / 4P
7/8 with cable, straight
RDMF06100 SHIELD-RDMF06100 Datasheet
360Kb / 4P
M12, coding A, with cable, angled
REMF05100 SHIELD-REMF05100 Datasheet
176Kb / 2P
M8 with cable, angled
REQF05100 SHIELD-REQF05100 Datasheet
170Kb / 2P
M8 with cable, angled, snap-in
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
787-6716-9310-050 WAGO-787-6716-9310-050 Datasheet
153Kb / 3P
Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 3-pole; Socket, straight;
787-6716-9510-015 WAGO-787-6716-9510-015 Datasheet
153Kb / 3P
Supply cable, pre-assembled, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Plug, straight;
787-6716-9600-000 WAGO-787-6716-9600-000 Datasheet
75Kb / 3P
Pluggable connector, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Plug, angled
787-6716-9800-000 WAGO-787-6716-9800-000 Datasheet
57Kb / 3P
Pluggable connector, 7/8 inch; 7/8 inch; 5-pole; Socket, angled
756-3106-040-070 WAGO-756-3106-040-070 Datasheet
219Kb / 3P
Power cable; M12A socket; angled; M12A plug; angled; 4-pole; Length: 7 m
23.11.2021
logo
MOSDESIGN SEMICONDUCTOR...
M2387 MOSDESIGN-M2387 Datasheet
97Kb / 1P
WITH 7 LEDS 8 SOUNDS 8 KEYS
2012-04-13
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com