Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MP-NK Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # MP-NK
Description  PVC, intrinsically safe apparatus, shielded
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

MP-NK Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  MP-NK Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
www.shield.net
CABLES - CAVI
MP-NK
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath colour
Colore guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
MP-NK5
2x0,50
MP-NK54-02XA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
(2+1)x0,50
MP-NK54-03GA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
(3+1)x0,50
MP-NK54-04GA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
2x0,75
MP-NK55-02XA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
(2+1)x0,75
MP-NK55-03GA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
(3+1)x0,75
MP-NK55-04GA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
(2+1)x1,00
MP-NK56-03GA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
(3+1)x1,00
MP-NK56-04GA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
(2+1)x1,50
MP-NK57-03GA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
(3+1)x1,50
MP-NK57-04GA5
LiYCY
bu5015
A
5
-15...+ 70
PVC, intrinsically safe apparatus,
shielded
Description. Conductor insulation: special PVC, separation soft tape, tinned copper braid, min.
coverage 85%, EMC 89/336/EC. Outer sheath: special PVC.
Application. Cables used in explosion risk area “i” (IEC 60079-11 Intrisically Safe) are blue
coloured to be always easily identified.
This screen reduces EMI (Electromagnetic Interferences) noises up to 100 kHz caused by power
lines and by inductive circuits such as electrovalves, motors, transformers, etc., see paragraph
“Signal Transmission Noises” in the section “General Information.”.
Moderate resistance to common oils. Flame resistance grade: CEI 20-22 II and IEC 60332-3A.
Limited resistance to abrasion. Cables for intrinsically safe areas are also available in a non-
shielded version: see MN-NK.
Mutual Capacitance: wire/wire about 130 nF/km @ 1 kHz; wire/shielding about 185 nF/km.
Inductance: about 0,65 mH / km.
Max working voltage: 300 V. Test voltage: 1500V up to 0,25 mm2, 2000 V over.
Note to table:
(a) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + yellow/green earth.
(b) colours: A = brown, blue, black, white, grey; yellow/green earth if present.
C = according to IEC 60304 (former DIN 47100), see section “General Information”.
N = black with white numbers; yellow/green earth if present.
PVC, impianti sicurezza intrinseca,
con schermo
Descrizione. Isolante conduttori: PVC speciale, nastro morbido di separazione, schermo
a treccia in rame stagnato, copertura minima 85%, EMC 89/336/CE. Guaina esterna: PVC
speciale.
Impiego. I cavi utilizzati in zone a rischio di esplosione “i” (IEC 60079-11 Sicurezza Intrinseca)
sono di colore blu per essere sempre facilmente identificabili.
Questo schermo riduce disturbi EMI (Interferenze Elettromagnetiche) fino a 100 kHz generati
da linee di potenza e da circuiti induttivi come elettrovalvole, motori, trasformatori, ecc.,
v. paragrafo “Disturbi di Trasmissione Segnali” nella sezione “Informazioni Generali”.
Moderata resistenza agli oli comuni. Grado di resistenza alla fiamma: CEI 20-22 II e
IEC 60332-3A. Limitata resistenza all’abrasione. I cavi per aree a sicurezza intrinseca sono
disponibili anche nella versione senza schermo: vedere MN-NK.
Mutua Capacità: conduttore/conduttore circa 130 nF/km @ 1 kHz; conduttore/schermo circa
185 nF/km.
Induttanza: 0,65 mH / km.
Tensione massima di lavoro: 300 V. Tensione di prova: 1500 V fino a 0,25 mm2, 2000 V
oltre.
Note alla tabella:
(a) esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde.
(b) colori: A = marrone, blu, nero, bianco, grigio; terra giallo/verde se presente.
C = secondo IEC 60304 (ex DIN 47100), vedere sezione “Informazioni Generali”.
N = nero con numeri bianchi; terra giallo/verde se presente.
33 MP-N
20080908_1.pdf 66
08/09/2008 17.55.54


Similar Part No. - MP-NK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Multicomp Pro
MP-N8-1 MULTICOMP-MP-N8-1 Datasheet
380Kb / 2P
Temperature Controlled Soldering Station
18/05/23 V1.0
MP-N8-2 MULTICOMP-MP-N8-2 Datasheet
380Kb / 2P
Temperature Controlled Soldering Station
18/05/23 V1.0
MP-N8-3 MULTICOMP-MP-N8-3 Datasheet
380Kb / 2P
Temperature Controlled Soldering Station
18/05/23 V1.0
MP-N8-4 MULTICOMP-MP-N8-4 Datasheet
380Kb / 2P
Temperature Controlled Soldering Station
18/05/23 V1.0
More results

Similar Description - MP-NK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SMI30 ETC2-SMI30 Datasheet
3Mb / 6P
Intrinsically Safe Sensors
logo
Cynergy3 Co
IPSAT CYNERGY3-IPSAT Datasheet
939Kb / 2P
Intrinsically Safe Pressure Transducer
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
EI-0D2-10Y-10B PF-EI-0D2-10Y-10B Datasheet
1Mb / 5P
Intrinsically safe Ethernet Isolator
EX-MP4A PF-EX-MP4A Datasheet
161Kb / 2P
Intrinsically safe infrared thermometer
IDENT-EX01NE_DZ1 PF-IDENT-EX01NE_DZ1 Datasheet
741Kb / 2P
Intrinsically safe Bluetooth짰 handheld
IDENT-EX01NF_DZ1 PF-IDENT-EX01NF_DZ1 Datasheet
741Kb / 2P
Intrinsically safe Bluetooth짰 handheld
IDENT-EX01NHCSL_DZ1 PF-IDENT-EX01NHCSL_DZ1 Datasheet
742Kb / 2P
Intrinsically safe Bluetooth짰 handheld
IDENT-EX01NH_DZ1 PF-IDENT-EX01NH_DZ1 Datasheet
742Kb / 2P
Intrinsically safe Bluetooth짰 handheld
IDENT-EX01NU_DZ1 PF-IDENT-EX01NU_DZ1 Datasheet
741Kb / 2P
Intrinsically safe Bluetooth짰 handheld
IDENT-EX01ZF_DZ1 PF-IDENT-EX01ZF_DZ1 Datasheet
742Kb / 2P
Intrinsically safe Bluetooth짰 handheld
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com