Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MV-PD Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # MV-PD
Description  Control connection cables PUR
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

MV-PD Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  MV-PD Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CABLES - CAVI
www.shield.net
MV-PD
Control connection cables
PUR
Description. Conductor insulation, separation soft tape, tinned copper braid, min. coverage
85%. The shielding on the internal pairs, where it is present, is a bare copper spiral, so that it
is guaranteed the maximum flexibility, EMC 89/336/EC. Sheath of matt polyether polyurethane
(PUR).
Application. Handling and measurement systems, numeric control machines, etc. Reliable data
transmission and excellent compliance according to EMC requirements. Very good resistance
to common chemical agents and oils (UL 1581). Abrasion resistance and excellent mobile laying
behaviour (10 m/s2, 220 m/min).
Max working voltage: 250 V. Test voltage: 1500 V.
Note to table:
(a) example: 2 = two wires; 3x2 = six wires twisted in pairs; s = shielding.
(b) colours: C = according to IEC 60304 (former DIN 47100), see section “General Information”.
Z = various colours.
(c) norms: UL = UL recognized (United States) / CSA = CSA recognized (Canada).
Cavi per collegamenti di controllo
PUR
Descrizione. Isolante conduttori, nastro morbido di separazione, schermo a treccia sul totale,
copertura minima 85%. Lo schermo sulle coppie interne, dove è presente, è una spirale in rame
stagnato, in modo da garantire la massima flessibilità, EMC 89/336/CE. Guaina in poliuretano
(PUR) polietere opaco.
Impiego. Impianti di manipolazione e sistemi di misura, macchine a controllo numerico, ecc.
Trasmissione affidabile dei dati e ottima rispondenza ai requisiti EMC. Ottima resistenza agli
agenti chimici e agli idrocarburi comuni (UL1581). Ottimo comportamento in posa mobile (10 m/
s2, 220 m/min) e resistenza all’abrasione.
Tensione massima di lavoro: 250 V. Tensione di prova: 1500 V.
Note alla tabella:
(a) esempio: 2 = due conduttori; 3x2 = sei conduttori cordati a coppie; s = schermo.
(b) colori: C = secondo IEC 60304 (ex DIN 47100), vedere sezione “Informazioni Generali”.
Z = colori vari.
(c) norme: UL = certificato UL (Stati Uniti) / CSA = certificato CSA (Canada).
Formation
Formazione
n x mm2 (a)
Descriptive code
Codice descrittivo
Short
code
Codice
breve
Refer. or style
Rifer. o style
(c)
Sheath
colour
Colore
guaina
RAL
Wires
colour
Colore
cond.
(b)
Copper
class
Classe
rame
IEC 60228
Static
application
Applicazione
statica
°C
Dynamic
application
Applicazione
dinamica
°C
Note Nota
MV-PD6
[8x2x0,18]s
MV-PD61-16AZ5
190
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Siemens 8008-1BD11
[12x0,23]s
MV-PD62-12XZ5
290
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Siemens 8008-1BD81
[2x0,50+2x(2x0,25)s]s
MV-PD64-06EZ5
811
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
INK-0234 Indramat
[2x0,50+2x2x0,25]s
MV-PD64-06NZ5
810
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
INK-0750 Indramat
[2x0,50+3x2x0,25]s
MV-PD64-08NZ5
822
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Elau
[2x(0,50)s+3x(2x0,14)s]s
MV-PD64-08PC5
815
30V 80°C UL-CSA gn 6018
C
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Siemens 8008-1BD31
[9x0,50]s
MV-PD64-09XC5
400
30V 80°C UL-CSA gn 6018
C
6
-30...+ 80
-10...+ 80
INK-0208 Indramat
[2x0,50+4x2x0,25]s
MV-PD64-10NZ5
812
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
INK-0448 Indramat
[2x0,50+4x0,14+(3x(2x0,14)s]s
MV-PD64-12EZ5
807
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Siemens 8008-1BD41
[2x0,50+5x2x0,25]s
MV-PD64-12NZ5
821
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Berger Lahr
[4x0,50+4x2x0,14]s
MV-PD64-12OZ3
816
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Heidenhein
[4x0,50+4x2x0,38]s
MV-PD64-12OZ5
806
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Siemens 8008-1BD21
[4x0,50+4x2x0,14+(4x0,14)s]s
MV-PD64-16DZ5
817
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Heidenhein
[2x0,50+4x0,25+4x0,14+3x(2x0,14)s]s MV-PD64-16EZ5
808
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Siemens 8008-1BD51
[4x0,50+4x2x0,14+(6x0,14)s]s
MV-PD64-18DZ5
809
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Bosch
[2x(1,00)s+3x(2x0,14)s]s
MV-PD66-08PC5
819
30V 80°C UL-CSA gn 6018
C
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Heidenhein
[2x1,00+4x2x0,25]s
MV-PD66-10NZ5
814
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
INK-0209 Indramat
[2x1,00+10x0,14]s
MV-PD66-12FC5
820
30V 80°C UL-CSA gn 6018
C
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Heidenhein
[1x2x1,00+6x2x0,34+(1x2x0,34)s]s
MV-PD66-16CZ5
831
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
Controles Techniques
[4x1,00+4x2x0,14+(4x0,14)s]s
MV-PD66-16DZ5
818
30V 80°C UL-CSA gn 6018
Z
6
-30...+ 80
-10...+ 80
INK-0532 Indramat
Mentioned Companies’ registered trade marks are reported only for information purposes.
I marchi registrati delle aziende citate sono riportati solo a scopo informativo.
33 MV-P
20080908_1.pdf 77
08/09/2008 17.55.55


Similar Part No. - MV-PD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
MV-040040-25-8A MACOM-MV-040040-25-8A Datasheet
2Mb / 48P
Label format - Old format order code cross reference
MV-064064-25-8A MACOM-MV-064064-25-8A Datasheet
2Mb / 48P
Label format - Old format order code cross reference
MV-080080-10-8A MACOM-MV-080080-10-8A Datasheet
2Mb / 48P
Label format - Old format order code cross reference
MV-089047-10-8A MACOM-MV-089047-10-8A Datasheet
2Mb / 48P
Label format - Old format order code cross reference
MV-095080-25-8A MACOM-MV-095080-25-8A Datasheet
2Mb / 48P
Label format - Old format order code cross reference
More results

Similar Description - MV-PD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
MV-ED SHIELD-MV-ED Datasheet
75Kb / 1P
Brushless motor cables PUR
MV-LD SHIELD-MV-LD Datasheet
78Kb / 1P
Siemens짰 brushless motor cables PUR
MV-MD SHIELD-MV-MD Datasheet
74Kb / 1P
Indramat짰 brushless motor cables PUR
MV-SD SHIELD-MV-SD Datasheet
72Kb / 1P
Resolver cables, single pairs shielding, PUR
MV-SF SHIELD-MV-SF Datasheet
72Kb / 1P
Resolver cables, total and single pairs shielding, PUR
logo
PHOENIX CONTACT
1424661 PHOENIX-1424661 Datasheet
89Kb / 4P
Reliable and quick connection of electric cables
logo
SICK AG
DSL-1204-G1M5 SICK-DSL-1204-G1M5 Datasheet
238Kb / 4P
Connection cables
DSL-1205-G0M15C SICK-DSL-1205-G0M15C Datasheet
287Kb / 4P
Connection cables
DSL-8204-G10M SICK-DSL-8204-G10M Datasheet
239Kb / 4P
Connection cables
DSL-8204-G20M SICK-DSL-8204-G20M Datasheet
239Kb / 4P
Connection cables
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com