Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

OB2353 Datasheet(PDF) 5 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

Part # OB2353
Description  MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TGS [Tiger Electronic Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.tgselec.com
Logo TGS - Tiger Electronic Co.,Ltd

OB2353 Datasheet(HTML) 5 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd

  OB2353 Datasheet HTML 1Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2353 Datasheet HTML 2Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2353 Datasheet HTML 3Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2353 Datasheet HTML 4Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2353 Datasheet HTML 5Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2353 Datasheet HTML 6Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2353 Datasheet HTML 7Page - Tiger Electronic Co.,Ltd OB2353 Datasheet HTML 8Page - Tiger Electronic Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Silicore
绍兴芯谷科技有限公司
D3873/D3874/D3875/D3876
绍兴芯谷科技有限公司
www. Silicore. com. cn
CHMC
5/8
功能描述:
OB2353/2354/2355/2358  是应用于离线式开关电源集成电路。该系列电路内含电流型PWM控制器和
高压MOSFET,芯片内部的频率抖动功能,可有效降低EMI, 内置的软启动电路减小了电路启动时变压器的
应力.电路采用多种模式的工作方式,在正常负载时,芯片工作在固定频率PWM模式,在轻载时,系统开
关频率随着负载的降低而降低,进而提高了系统在轻载时的效率,在接近空载时,系统进入“间歇工作
模式”,提高了系统的空载效率,减低了待机功耗,容易达到新的国际电源能耗标准及技术标准。电路
的前沿消隐功能,可消除了由于干扰引起的MOSFET的误动作。电路的保护功能完善,包括逐周期电流限
制、过载保护、过电流保护、过压保护、欠压锁定、最大功率限制以及功率开关管栅极电压钳位保护等。
1.欠压锁定和自启动部分
该系列电路启动电流比较小,Vcc 能很快达到启动电压使电路能够快速启动,电路启动电阻可设
置比较大(2MΩ),可减少功率损耗。电路正常后,如发生保护,输出关断,由于此时供电有辅助绕组
提供,Vcc 开始降低,当 Vcc 低于维持电压时,电路整体关断,启动电路重新工作。
2.绿色工作模式
在轻载或空载条件下,电路进入绿色工作模式,工作频率降低,频率的变化有取自电压反馈环的反
馈电压VFB控制,当反馈电压低于内部门限电压时,振荡器频率线性降低到最小绿色工作频率(30KHz左
右),在此振荡频率工作时,MOSFET的开关损耗和磁芯、电感、脉冲吸收回路的损耗均减少,从而减少
了总的损耗。在正常工作或重载时,振荡器的工作频率提高(65KHz),工作频率不受绿色工作模式的影
响。
3.软启动
为减少在上电过程中变压器应力,防止变压器饱和,电路内部设置了4mS的软启动时间,上电时,电
流检测端的反馈电压值(决定输出电流的峰值)缓慢增加,直到达到限流阈值电压
V TH_OC 时,软启动结
束。每次启动时都执行软启动。
4.频率抖动
为分散谐波干扰能量,降低 EMI 发射的峰值,芯片内部集成频率抖动功能,振荡频率在一个很小的
范围内(2KHz 左右)变动,使得开关电源的振荡频率出现周期性变化,从而简化 EMI 设计,更容易满足
要求。
5.前沿消隐
为有效消除寄生电容在功率
MOSFET 开通时的尖峰干扰,该电路设置了脉冲前沿消隐,可消除
掉
270nS 的脉冲前沿,在此期间,限流比较器被关断,无论此时 SENSE 端的电压有多高,驱动器都输
出高电平。在电路有输出驱动以后,
PWM 比较器的输出要经过一个前沿消隐时间才能去控制关断输出。
6.同步斜坡补偿
电流型的控制器一般是检测变换器/电感的峰值电流,在变换器/电感电流连续时,由于峰值电压正
OB2353/2354/2355/2358



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com