Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SA5V0-G Datasheet(PDF) 3 Page - Comchip Technology

Part # SA5V0-G
Description  Axial Lead Transient Voltage Suppressor
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COMCHIP [Comchip Technology]
Direct Link  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

SA5V0-G Datasheet(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  SA5V0-G Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology SA5V0-G Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology SA5V0-G Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology SA5V0-G Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology SA5V0-G Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology SA5V0-G Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology SA5V0-G Datasheet HTML 7Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
QW-BTV16
Comchip Technology CO., LTD.
Page 3
REV:A
Axial Lead Transient Voltage Suppressor
UNI
BI
SA5V0(C)-G
6.40
7.30
10
600
5.0
52.08
9.60
SA5.0
SA5V0A(CA)-G
6.40
7.00
10
600
5.0
54.35
9.20
SA6V0(C)-G
6.67
8.15
10
600
6.0
43.86
11.4
SA6V0A(CA)-G
6.67
7.37
10
600
6.0
48.54
10.3
SA6V5(C)-G
7.22
8.82
10
400
6.5
40.65
12.3
SA6V5A(CA)-G
7.22
7.98
10
400
6.5
44.64
11.2
SA7V0(C)-G
7.78
9.51
10
150
7.0
37.59
13.3
SA7V0A(CA)-G
7.78
8.60
10
150
7.0
41.67
12.0
SA7V5(C)-G
8.33
10.20
1
50
7.5
34.97
14.3
SA7V5A(CA)-G
8.33
9.21
1
50
7.5
38.76
12.9
SA8V0(C)-G
8.89
10.90
1
25
8.0
33.33
15.0
SA8V0A(CA)-G
8.89
9.83
1
25
8.0
36.76
13.6
SA8V5(C)-G
9.44
11.50
1
5
8.5
31.45
15.9
SA8V5A(CA)-G
9.44
10.40
1
5
8.5
34.72
14.4
SA9V0(C)-G
10.00
12.20
1
5
9.0
29.59
16.9
SA9V0A(CA)-G
10.00
11.10
1
5
9.0
32.47
15.4
SA100(C)-G
11.10
13.60
1
5
10.0
26.60
18.8
SA100A(CA)-G
11.10
12.30
1
5
10.0
29.41
17.0
SA110(C)-G
12.20
14.90
1
5
11.0
24.88
20.1
SA110A(CA)-G
12.20
13.50
1
5
11.0
27.47
18.2
SA120(C)-G
13.30
16.30
1
5
12.0
22.73
22.0
SA120A(CA)-G
13.30
14.70
1
5
12.0
25.13
19.9
SA130(C)-G
14.40
17.60
1
5
13.0
21.01
23.8
SA130A(CA)-G
14.40
15.90
1
5
13.0
23.26
21.5
SA140(C)-G
15.60
19.10
1
5
14.0
19.38
25.8
SA140A(CA)-G
15.60
17.20
1
5
14.0
21.55
23.2
SA150(C)-G
16.70
20.40
1
5
15.0
18.59
26.9
SA150A(CA)-G
16.70
18.50
1
5
15.0
20.49
24.4
SA160(C)-G
17.80
21.80
1
5
16.0
17.36
28.8
SA160A(CA)-G
17.80
19.70
1
5
16.0
19.23
26.0
SA170(C)-G
18.90
23.10
1
5
17.0
16.39
30.5
SA170A(CA)-G
18.90
20.90
1
5
17.0
18.12
27.6
SA180(C)-G
20.00
24.40
1
5
18.0
15.53
32.2
SA180A(CA)-G
20.00
22.10
1
5
18.0
17.12
29.2
SA200(C)-G
22.20
27.10
1
5
20.0
13.97
35.8
SA200A(CA)-G
22.20
24.50
1
5
20.0
15.43
32.4
SA220(C)-G
24.40
29.80
1
5
22.0
12.69
39.4
SA220A(CA)-G
24.40
26.90
1
5
22.0
14.08
35.5
SA240(C)-G
26.70
32.60
1
5
24.0
11.63
43.0
SA240A(CA)-G
26.70
29.50
1
5
24.0
12.85
38.9
SA260(C)-G
28.90
35.30
1
5
26.0
10.73
46.6
SA260A(CA)-G
28.90
31.90
1
5
26.0
11.88
42.1
SA280(C)-G
31.10
38.00
1
5
28.0
10.00
50.0
SA280A(CA)-G
31.10
34.40
1
5
28.0
11.01
45.4
SA300(C)-G
33.30
40.70
1
5
30.0
9.35
53.5
SA300A(CA)-G
33.30
36.80
1
5
30.0
10.33
48.4
SA330(C)-G
36.70
44.90
1
5
33.0
8.47
59.0
SA330A(CA)-G
36.70
40.60
1
5
33.0
9.38
53.3
SA360(C)-G
40.00
48.90
1
5
36.0
7.78
64.3
SA360A(CA)-G
40.00
44.20
1
5
36.0
8.61
58.1
Maximum Reverse
Surge Current @
10/1000us sinewave
IPP (A)
Maximum
Clamping
Voltage @I PP
VC (V)
Marking Code
Part No
Maximum Reverse
Leakage @VRWM
R
I (uA)
Working Peak
Reverse Voltage
VRWM (V)
SA190(C)-G
21.13
25.76
1
5
19.0
14.70
34.0
SA190A(CA)-G
21.10
23.30
1
5
19.0
16.24
30.8
SA5.0A
SA6.0
SA6.0A
SA6.5
6.5A
SA
SA7.0A
7.5
SA
7.5A
SA
8.0
SA
8.5
SA
8.5A
SA
10
SA
11
SA
11A
SA
12
SA
12A
SA
13A
SA
14
SA
14A
SA
15
SA
15A
SA
17
SA
17A
SA
18
SA
18A
SA
19
SA
19A
SA
20
SA
20A
SA
22
SA
22A
SA
24A
SA
28
SA
28A
SA
30
SA
30A
SA
33
SA
33A
SA
16
SA
16A
SA
26
SA
26A
SA
10A
SA
13
SA
SA8.0A
36
SA
36A
SA
7.0
SA
9.0
SA
9.0A
SA
24
SA
SA5.0C
SA5.0CA
SA6.0C
SA6.0CA
SA6.5C
6.5CA
SA
SA7.0CA
7.5C
SA
7.5CA
SA
8.0C
SA
8.5C
SA
8.5CA
SA
10C
SA
11C
SA
11CA
SA
12C
SA
12CA
SA
13CA
SA
14C
SA
14CA
SA
15C
SA
15CA
SA
17C
SA
17CA
SA
18C
SA
18CA
SA
19C
SA
19CA
SA
20C
SA
20CA
SA
22C
SA
22CA
SA
24CA
SA
28C
SA
28CA
SA
30C
SA
30CA
SA
33C
SA
33CA
SA
16C
SA
16CA
SA
26C
SA
26CA
SA
10CA
SA
13C
SA
SA8.0CA
36C
SA
36CA
SA
7.0C
SA
9.0C
SA
9.0CA
SA
24C
SA
VBR Min.
(V)
IT
(V)
(mA)
VBR Max.
Breakdown voltage V@ IT
Electrical Characteristics (SA5V0-G Thru. SA191-G)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com