Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH4715S Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4715S
Description  OSLON Black Series (850 nm)
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4715S Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4715S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4715S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4715S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4715S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4715S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4715S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4715S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4715S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4715S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
SFH 4715S
OSLON Black Series (850 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2011-09-30
1
Wesentliche Merkmale
• IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
• niedriger Wärmewiderstand (Max. 11 K/W)
• Schwerpunktswellenlänge 850 nm
• ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-E
•
Erweiterte Korrosionsfestigkeit
(s.a. Abschnitt Maßzeichnung)
Anwendungen
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• Überwachungssysteme
• Beleuchtung für Bilderkennungssysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 1 A, tp = 10 ms)
Radiant Intensity Grouping
1)
I
e (mW/sr)
SFH 4715S
Q65111A1549
≥ 320 (typ. 500)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Features
• IR lightsource with high efficiency
• Low thermal resistance (Max. 11 K/W)
• Center of spectral emission at 850 nm
• ESD safe up to 2 kV acc. to JESD22-A114-E
• Superior Corrosion Robustness
(see chapter package outlines)
Applications
• Infrared Illumination for cameras
• Surveillance systems
• Machine vision systems
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


Similar Part No. - SFH4715S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4715S OSRAM-SFH4715S Datasheet
501Kb / 13P
OSLON Black Series
SFH4715S-CBDA OSRAM-SFH4715S-CBDA Datasheet
501Kb / 13P
OSLON Black Series
SFH4715S OSRAM-SFH4715S_16 Datasheet
501Kb / 13P
OSLON Black Series
More results

Similar Description - SFH4715S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4715 OSRAM-SFH4715 Datasheet
214Kb / 10P
OSLON Black Series (850 nm)
SFH4713A OSRAM-SFH4713A Datasheet
710Kb / 13P
OSLON Black Series (850 nm) - 90
SFH4714A OSRAM-SFH4714A Datasheet
572Kb / 13P
OSLON Black Series (850 nm) - 150
SFH4715AS OSRAM-SFH4715AS Datasheet
780Kb / 14P
OSLON Black Series (850 nm) - 90
SFH4716A OSRAM-SFH4716A Datasheet
501Kb / 14P
OSLON Black Series (850 nm) - 150
SFH4716S OSRAM-SFH4716S Datasheet
498Kb / 13P
OSLON Black Series (850 nm) - 150
logo
ams AG
SFH4714A AMSCO-SFH4714A Datasheet
1Mb / 19P
OSLON Black Series (850 nm) - 150°
Version 1.5 2022-11-04
SFH4715 AMSCO-SFH4715 Datasheet
1Mb / 18P
OSLON® Black OSLON Black Series (850 nm) - 90°
Version 1.6 2019-07-16
SFH4718ASA01 AMSCO-SFH4718ASA01 Datasheet
1Mb / 20P
OSLON Black Series (850 nm) - 50°
Version 1.2 2023-02-15
SFH4727S AMSCO-SFH4727S Datasheet
1Mb / 17P
OSLON® Black OSLON Black Series (940 nm) - 50°
Version 1.1 2020-08-26
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com