Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MSQ04001 Datasheet(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc

Part # MSQ04001
Description  Caract챕ristiques fonctionnelles
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Direct Link  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

MSQ04001 Datasheet(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc

  MSQ04001 Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc MSQ04001 Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc MSQ04001 Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc MSQ04001 Datasheet HTML 4Page - DB Lectro Inc MSQ04001 Datasheet HTML 5Page - DB Lectro Inc MSQ04001 Datasheet HTML 6Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
MSQ
Caractéristiques des composants
Couple de serrage nominal/maximal :
0.5/0.6 Nm (4.42/5.31 lbf in)
Epaisseur du C.I. :
max. 2.4 mm (.094 in)
Diamètre de perçage :
min. 1.4 mm (.055 in)
Longueur de fil à dénuder :
6.5 ÷ 7 mm (.26 ÷ .28 in)
Echelle de températures d’utilisation :
-40 °C ÷ +110 °C (-40 °F ÷ +230 °F)
Catégorie climatique :
40/110/21 selon EN 60068-1
Section de fil rigide :
30÷11 AWG (CSA)* 0.05 ÷ 4 mm² (IMQ)*
Section de fil flexible :
30÷11 AWG (CSA)* 0.05 ÷ 2.5 mm² (IMQ)*
Tension pour les pas de 5 mm (.197 in) et 5.08 mm (.200 in) :
300 V (UL, CSA)*
Tension pour les pas de 7.5 mm (.295 in) et 7.62 mm (.300 in) :
750 V (IMQ)*
Tension pour les pas de 10 mm (.394 in) et 10.16 mm (.400 in) :
750 V (IMQ)*
Intensité de courant :
32 A (IMQ)*
Résistance de contact :
<15 mΩ
Résistance d’isolement :
>109 Ω (500V DC)
*Pour chacune des caractéristiques reportées, les données indiquées se refèrent aux valeurs maximales des certifications relatives ().
Les valeurs de tension V et courant I, ainsi que le couple de serrage, se reportent aux normes applicables aux produits et à leur type d'utilisation.
CE :
250 V - T 110 - 32 A - 4 mm2 Rigide (24 A - 2.5 mm2 Flexible) pour les pas de 5 mm et 5.08 mm
750 V - T 110 - 32 A - 4 mm2 Rigide (24 A - 2.5 mm2 Flexible) pour les pas 7.5 mm, 7.62 mm, 10 mm et 10.16 mm
UL :
300 V - 24 A (Factory Wiring), 20 A (Field Wiring) - 30÷12 AWG pour les pas 5 mm, 5.08 mm, 7.5 mm et 7.62 mm
File E 167473
600 V - 24 A (Factory Wiring), 20 A (Field Wiring) - 30÷12 AWG pour les pas de 10 mm et 10.16 mm
Les valeurs d'utilisation pour l'appareillage final doivent être en conformité avec les caractéristiques de la norme UL et y être applicables
CSA :
300 V - 24 A - 30÷11 AWG pour les pas de 5 mm et 5.08 mm
File LR 102896
450 V - 24 A - 30÷11 AWG pour les pas de 7.5 mm et 7.62 mm
600 V - 24 A - 30÷11 AWG pour les pas de 10 mm et 10.16 mm
VDE :
250 V - 20 A - T 110 - 2.5 mm2 pour les pas de 5 mm et 5.08 mm
File n. 40022743
450 V - 24 A - T 110 - 2.5 mm2 pour les pas de 7.5 mm et 7.62 mm
750 V - 24 A - T 110 - 2.5 mm2 pour les pas de 10 mm et 10.16 mm
IMQ :
250 V - T 110 - 32 A - 4 mm2 Rigide (24 A - 2.5 mm2 Flexible) pour les pas de 5 mm et 5.08 mm
File : EB731
750 V - T 110 - 32 A - 4 mm2 Rigide (24 A - 2.5 mm2 Flexible) pour les pas 7.5 mm, 7.62 mm, 10 mm et 10.16 mm
Homologations
Caractéristiques électriques*
Caractéristiques mécaniques
Vis M3 en Alliage de Cuivre nickelée.
Boîtier en Polyamide PA 6.6
Couleur standard : Vert.
Auto-extinguible classe V-0 selon UL94.
Résistant aux solvants chlorés,
sans Phosphore, Dioxine ou
Halogènes dangereux pour la santé
Cage en Alliage de Cuivre nickelée
Picot en Alliage de Cuivre étamé,
sans plomb, facile à souder
Voir aussi “Certifications of Products”, page 14



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com