Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MSQ09001 Datasheet(PDF) 1 Page - DB Lectro Inc

Part # MSQ09001
Description  Caract챕ristiques fonctionnelles
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Direct Link  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

MSQ09001 Datasheet(HTML) 1 Page - DB Lectro Inc

  MSQ09001 Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc MSQ09001 Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc MSQ09001 Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc MSQ09001 Datasheet HTML 4Page - DB Lectro Inc MSQ09001 Datasheet HTML 5Page - DB Lectro Inc MSQ09001 Datasheet HTML 6Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
0
10
1
½
20
30
mm in
MSQ
Caractéristiques fonctionnelles
Les borniers modulaires pour circuits imprimés de la Série MSQ
permettent le câblage des fils jusqu’à 4mm² (11 AWG) et donc un courant
d’intensité jusqu’à 32A certifiés.
Ils sont disponibles aux pas de 5 mm (.197 in), 7.5 mm (.294 in) et 10
mm (.394 in) ainsi qu’en pouces aux pas de 5.08 mm (.200 in), 7.62 mm
(.300 in) et 10.16 mm (.400 in), en pièces monoblocs de 2 à 25 pôles,
avec insertion du fil parallèle ou verticale au C.I.
Grâce à la modularité des boîtiers, il est possible d’utiliser des borniers
à base monobloc de 2 à 25 pôles ou d’en assembler plusieurs afin
d’obtenir le nombre de pôles désirés. Cette caractéristique permet de
gérer un stock minimum de borniers de base.
L’utilisation des emballages en Kit simplifie la gestion interne du
produit, du stock et de l’assemblage car avec un seul code-article il
est possible de recevoir plusieurs versions, ce qui permet de réduire les
code-articles et de diminuer les risques d’erreur.
pas 5/5.08 mm
de 2 à 25 pôles
Droit, Modulaire
pas 7.5/7.62 mm
de 2 à 5 pôles
Droit, Modulaire
Classe Dimensionelle :
Haute
Couleur standard :
Vert
Hauteur :
19 mm (.748 in)
Section maximale de fil homologuée :
Rigide : 4 mm2 (IMQ) ; 11 AWG (CSA)
Flexible : 2.5 mm² (IMQ) ; 11 AWG (CSA)
Dimension entrée fil :
2.6 x 3.5 mm (.102 x .138 in)
Versions :
Modulaire
Pièces monoblocs :
de 2 à 25 pôles
Pas :
Métriques 5 mm, 7.5 mm, 10 mm
(.197 in, .295 in, .394 in)
En pouces 5.08 mm, 7.62 mm, 10.16 mm
(.200 in, .300 in, .400 in)
pas 10/10.16 mm
de 2 à 13 pôles
Droit, Modulaire
pas 5/5.08 mm
de 2 à 25 pôles
Version 90°, Modulaire
pas 10/10.16 mm
de 2 à 13 pôles
90°, Modulaire
pôles
Accessoires disponibles :
de 2 à 9 pôles
BSC pour Cage montante
Voir aussi “Accessories”, page 268


Similar Part No. - MSQ09001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
GREEGOO Electric Co.,Lt...
MSQ-100 GREEGOO-MSQ-100 Datasheet
966Kb / 4P
MSQ Current transformers
MSQ-125 GREEGOO-MSQ-125 Datasheet
966Kb / 4P
MSQ Current transformers
MSQ-30 GREEGOO-MSQ-30 Datasheet
966Kb / 4P
MSQ Current transformers
MSQ-30B-10 GREEGOO-MSQ-30B-10 Datasheet
966Kb / 4P
MSQ Current transformers
MSQ-30B-100 GREEGOO-MSQ-30B-100 Datasheet
966Kb / 4P
MSQ Current transformers
More results

Similar Description - MSQ09001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DB Lectro Inc
MSD02004 DBLECTRO-MSD02004 Datasheet
509Kb / 3P
Caract챕ristiques fonctionnelles
MSM02001 DBLECTRO-MSM02001 Datasheet
762Kb / 8P
Caract챕ristiques fonctionnelles
MSP0200S DBLECTRO-MSP0200S Datasheet
423Kb / 4P
Caract챕ristiques fonctionnelles
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com