Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

010703 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 010703
Description  DIN-Rundsteckverbinder
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

010703 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  010703 Datasheet HTML 1Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
0107
DIN chassis socket, shielded, with bayonet lock, metal
housing, flange and solder terminals
1. Temperature range
-20 °C/+85 °C
2. Materials
Body
ABS, V0 according to UL 94
Contact spring
CuZn, silvered
Strain relief
steel, nickeled
Screw
steel, nickeled
Housing
CuZn, nickeled
Bend protection
PVC
3. Mechanical data
Mating with
DIN plugs 0132, 0134, PSR
4. Electrical data
Contact resistance contact spring
≤ 30 mΩ
Contact resistance housing
≤ 50 mΩ
Rated current
≤ 4 A
Rated voltage
60 V AC
Test voltage
250 V AC RMS/60 s
Insulation resistance
≥ 100 MΩ
0107
0107
Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder
0107 03
0107 04
0107 05
0107 05-1
0107 07-1
0107 08-1
DIN 41524
DIN 41524
DIN 45322
DIN 45329
DIN 45326
DIN-Einbaukupplung, geschirmt, mit Bajonettverschluss,
Metallgehäuse, Flansch und Lötanschlüssen
1. Temperaturbereich
-20 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
ABS, V0 nach UL 94
Kontaktfeder
CuZn, versilbert
Massekontaktfeder
Cu, vernickelt
Gehäuse
Zn-Legierung, vernickelt
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
DIN-Steckern 0132, 0134, PSR
4. Elektrische Daten
Durchgangswiderstand Kontaktfeder
≤ 30 mΩ
Durchgangswiderstand Gehäuse
≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom
≤ 4 A
Bemessungsspannung
60 V AC
Prüfspannung
250 V AC RMS/60 s
Isolationswiderstand
≥ 100 MΩ
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Designation
Poles
Package unit
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
DIN-Rundsteckverbinder
DIN circular connectors
Connecteurs circulaires DIN
www.lumberg.com
02/2009
Embase femelle DIN, blindé, avec verrouillage à baïonette,
boîtier métallique, collerette et connexion par soudure
1. Température d’utilisation
-20 °C/+85 °C
2. Materiaux
Corps isolant
ABS, V0 suivant UL 94
Ressort de contact
CuZn, argenté
Décharge de traction
acier, nickelé
Vis
acier, nickelé
Boîtier
CuZn, nickelé
Protecion contre pliage
PVC
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs mâles DIN 0132, 0134,
PSR
4. Caractéristiques électriques
Résistance de contact ressort
≤ 30 mΩ
Résistance de contact boîtier
≤ 50 mΩ
Courant assigné
≤ 4 A
Tension assignée
60 V AC
Tension d’éssai
250 V AC RMS/60 s
Résistance d’isolement
≥ 100 MΩ
0107 03
3
50
0107 04
4
50
0107 05
5
50
0107 05-1
5
50
0107 07-1
7
50
0107 08-1
8
50
Verpackung: einzeln in Kunststoffbeuteln, im Karton
Packaging: in individual plastic bags, in a cardboard box
Emballage: seul dans sachets en plastique, dans un carton


Similar Part No. - 010703

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
010703 LUMBERG-010703 Datasheet
678Kb / 3P
DIN circular connectors
More results

Similar Description - 010703

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0321 LUMBERG-0321 Datasheet
535Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0103 LUMBERG-0103 Datasheet
703Kb / 1P
DIN-Rundsteckverbinder
012103 LUMBERG-012103 Datasheet
381Kb / 1P
DIN-Rundsteckverbinder
012208-1 LUMBERG-012208-1 Datasheet
335Kb / 1P
DIN-Rundsteckverbinder
013103 LUMBERG-013103 Datasheet
352Kb / 1P
DIN-Rundsteckverbinder
013203 LUMBERG-013203 Datasheet
281Kb / 1P
DIN-Rundsteckverbinder
013403 LUMBERG-013403 Datasheet
300Kb / 1P
DIN-Rundsteckverbinder
013703 LUMBERG-013703 Datasheet
332Kb / 1P
DIN-Rundsteckverbinder
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com