Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MICA Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # MICA
Description  Micro modul-Steckverbinder fur indirektes Stecken, in Schneid klemm technik (SKT), mit Verrastung
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

MICA Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  MICA Datasheet HTML 1Page - Lumberg MICA Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Micromodul™-Steckverbinder, Raster 1,27 mm
Micromodul™ connectors, pitch 1.27 mm
Connecteurs Micromodul™, pas 1,27 mm
www.lumberg.com
02/2013
Micromodul™ connector for indirect mating, insulation
displacement technology (IDT), with lock
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C1
2. Materials
Insulating body
PBT, V0 according to UL 94
Contact spring MICA
CuSn, tinned
Contact spring MICA SEL 0,8 AU
CuSn, gilded in contact area,
tinned in insulation displacement area
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
< 0.8 N
Withdrawal force/contact2
> 0.4 N
Mating with
tab headers MICS...
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section
AWG 28 (0.090 mm2)
AWG 26 (0.135 mm2)
AWG 26 (0.140 mm2)
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Rated current
1.2 A
Rated voltage3
32 V AC (250 V AC)
Material group3
IIIa (IEC)/3 (UL) (CTI
≥ 175)
Creepage distance
0.54 mm
Clearance
0.54 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
upper limit temperature (insulating body) RTI (electr.) acc. to UL Yellow Card
2
measured with a polished flat steel pin, nominal thickness 0.3 mm
3
acc. to IEC 60664/DIN EN 60664, CTI UL classification acc. to ANSI/UL 746A
(rated voltage 250 V AC without consideration of creepage distance and
clearance according to IEC 60664/DIN EN 60664)
Connecteur Micromodul™ pour enfichage indirect, techno-
logie de déplacement d’isolant, avec verrouillage
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C1
2. Matériaux
Corps isolant
PBT, V0 suivant UL 94
Ressort de contact MICA
CuSn, étamé
Ressort de contact MICA SEL 0,8 AU CuSn, doré à la partie de contact,
étamé à la partie de déplacement
d’isolant
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 0,8 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,4 N
Raccordement avec
réglettes à couteaux MICS...
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section
AWG 28 (0,090 mm2)
AWG 26 (0,135 mm2)
AWG 26 (0,140 mm2)
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Courant assigné
1,2 A
Tension assignée3
32 V AC (250 V AC)
Groupe de matériau3
IIIa (IEC)/3 (UL) (CTI
≥ 175)
Distance d’isolement
0,54 mm
Ligne de fuite
0,54 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
température limite supérieure (corps isolant) RTI (électr.) suivant
UL Yellow Card
2
mesurée avec une tige plate d’acier poli, épaisseur nominale 0,3 mm
3
suivant CEI 60664/DIN EN 60664, classification CTI UL suivant ANSI/UL 746A
(tension assignée 250 V AC sans considération de distance d’isolement
et ligne de fuite suivant CEI 60664/DIN EN 60664)
Verpackung: MICA lose im Karton, MICA VP3 auf Rolle
Packaging: MICA in bulk, in a cardboard box, MICA VP3 on reel
Emballage: MICA en vrac, dans un carton, MICA VP3 en bobine
MICA
MICA
MICA 04
4
1000
7,59
3,81
MICA 06
6
1000
10,13
6,35
MICA 08
8
1000
12,67
8,89
MICA 10
10
1000
15,21
11,43
MICA 12
12
500
17,75
13,97
MICA 14
14
500
20,29
16,51
MICA 16
16
500
22,83
19,05
MICA 18
18
500
25,37
21,59
MICA 20
20
500
27,91
24,13
MICA 26
26
500
35,53
31,75
MICA 04 ... VP3
4
4000
7,59
3,81
MICA 06 ... VP3
6
4000
10,13
6,35
MICA 08 ... VP3
8
4000
12,67
8,89
MICA 10 ... VP3
10
4000
15,21
11,43
MICA 12 ... VP3
12
4000
17,75
13,97
MICA 14 ... VP3
14
4000
20,29
16,51
MICA 16 ... VP3
16
4000
22,83
19,05
MICA 18 ... VP3
18
4000
25,37
21,59
MICA 20 ... VP3
20
4000
27,91
24,13
MICA 26 ... VP3
26
4000
35,53
31,75
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com