Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WSV80 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # WSV80
Description  Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 61076-2-106, IP 40
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

WSV80 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  WSV80 Datasheet HTML 1Page - Lumberg WSV80 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 61076-2-106, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 61076-2-106, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 61076-2-106, IP 40
03
03
www.lumberg.com
11/2012
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
Plug acc. to IEC 61076-2-106, IP 40, angular, with threaded
joint, ground contact, bend protection and solder terminals
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF
Contact pin 3 to 8 poles
CuZn, silvered and flash gilded
Contact pin 12 poles
CuZn, pre-nickeled and gilded
Grounding spring
CuZn, pre-nickeled and tinned
Housing
PC
Knurled screw
CuZn, nickeled
Bend protection
TPE
Strain relief
steel, nickeled
Sleeve
steel, zinced
Screw
stainless steel/steel, chromated
3. Mechanical data
Mating with
sockets 032098, 032099, KFR, KFV,
KGR, KGV, KV, WKV
sockets according to IEC 61076-2-106
and IEC 60130-9
Protection1
IP 40
For further information see table
4. Electrical data
For further information see table
1
according to DIN EN 60529,
only in locked position with a proper counterpart
2
according to VDE 0110/IEC 60664
WSV
WSV
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
mm2
mm
A
V AC
kV AC eff.
G
Ω
pF
WSV 30
3
50
0,75
6
5
250
2
> 10
~ 2
WSV 40
4
50
0,75
6
5
250
2
> 10
~ 2
WSV 50
5
50
0,75
6
5
60
1
> 10
~ 3
WSV 50/6
5
50
0,75
6
5
250
2
> 10
~ 2
WSV 60
6
50
0,75
6
5
250
2
> 10
~ 2
WSV 70
7
50
0,75
6
5
250
2
> 10
~ 2
WSV 71
7
50
0,75
6
5
60
1
> 10
~ 3
WSV 80
8
50
0,75
6
5
60
1
> 10
~ 3
WSV 81
8
50
0,75
6
5
60
1
> 10
~ 3
WSV 120
12
50
0,25
6
3
60
1
> 10
~ 3
Connecteur mâle suivant CEI 61076-2-106, IP 40, angulaire,
avec verrouillage à vis, contact de masse, protecteur contre
pliage et connexion par soudure
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF
Contact à broche 3 à 8 pôles
CuZn, argenté et doré flash
Contact à broche 12 pôles
CuZn, sous-nickelé et doré
Ressort de terre
CuZn, sous-nickelé et étamé
Boîtier
PC
Vis moletée
CuZn, nickelé
Protection contre pliage
TPE
Décharge de traction
acier, nickeled
Douille
acier, zingué
Vis
acier inoxydable/acier, chromaté
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs femelles 032098,
032099, KFR, KFV, KGR, KGV, KV,
WKV
connecteurs femelles suivant
CEI 61076-2-106 et CEI 60130-9
Protection1
IP 40
Pour plus de détails, voir tableau
4. Caractéristiques électriques
Pour plus de détails, voir tableau
1
suivant DIN EN 60529,
uniquement à l’état verrouillé avec un propre pendant
2
suivant VDE 0110/CEI 60664



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com