Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LR9026 Datasheet(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

Part # LR9026
Description  16-channel constant current LED driver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LRC [Leshan Radio Company]
Direct Link  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LR9026 Datasheet(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  LR9026 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LR9026 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LR9026 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LR9026 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LR9026 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LR9026 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LR9026 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company LR9026 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company LR9026 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
LR9026
LR9026 是一款高性能 LED 恒流驱动芯片,芯片采用最新的半导体技术,专为 LED 显示面板提供驱动。
芯片包括 CMOS 移位寄存器电路和锁存电路,将串行输入的数据转换成并行的 16 路 LED 恒流输出。
LR9026 有 16 个恒流电源,可以为每个输出级提供 5~90mA 的恒流驱动。LR9026 驱动电流大小可以通过
调节外接调节电阻来调整,通过此机制使用者可以轻松的控制 LED 的发光亮度。
LR9026 的设计保证其输出级颗耐压 17V 以上,因此可以在每个输出端串接多个 LED。LR9026 可以支持
25MHZ 的高时钟频率以满足系统对大量数据传输上的要求。LR9026 具有良好的芯片串接性能,能支持大
量芯片在高时钟频率下的串接使用。
LR9026 具有精确的电流输出值,通道间最大差异值<±3%,不同芯片间的最大差异值<±5%。
LR9026 采用具有散热功能的 SSOP24、TSSOP24 封装,保证芯片在大电流工作条件下的稳定工作。
芯片特点
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
16 路等电流输出通道
等电流输出值不受输出端负载电压的影响
精确的电流输出值:通道间最大差异值<±3%,不同芯片间的最大差异值<±5%
通过外接电阻,方便的调节输出电流的大小
快速的输出电流响应,输出使能端
等电流输出范围可达 5~90mA
支持高达 25MHZ 的时钟频率
芯片输出端可耐压 17V,支持多个 LED 显示灯串联
采用施密特触发器对输入数据进行锁存
芯片工作电压 5V
的最小值可达 180ns
芯片功能框图
图 1 LR9026 芯片功能框图
PRODUCT SPECIFICATION
2
201003



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com