Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

C9012 Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

Part # C9012
Description  PNP: ?녜쥜?얍ㄷ
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Direct Link  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

C9012 Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  C9012 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD C9012 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD C9012 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
█主要用途
主要用途
主要用途
主要用途
PNP:
PNP:
PNP:
PNP: 音频放大
C9012
C9012
C9012
C9012
█极限值
极限值
极限值
极限值(
(
(
(TTTTAAAA=25
=25
=25
=25℃)
)
)
)
参数说明
参数符号
数值
单位
集电极—基极电压
VCBO
-35
V
集电极—发射极电压
VCEO
-20
V
发射极—基极电压
VEBO
-5
V
集电极电流
IC
-0.1
A
集电极耗散功率
TC=25℃
PC
450
mW
结温
TJ
150
℃
参数说明
参数符号
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
集电极—基极截止电流
ICBO
VCB=-25V,IE=0
-100
nA
发射极—基极截止电流
IEBO
VEB=-4V,IC=0
-100
nA
集电极—发射极击穿电压
BVCEO
IC=-1mA,IB=0
-20
V
发射极—基极击穿电压
BVEBO
IE=-0.1mA,IC=0
-5
V
集电极—基极击穿电压
BVCBO
IC=-0.1mA,IE=0
-35
V
集电极—发射极饱和电压
VCE(sat)
IC=-100mA,IB=-5mA
-0.3
V
直流电流增益
HFE
VCE=-1V,IC=-50mA
100
400
█电参数
电参数
电参数
电参数(
(
(
(TTTTAAAA=25
=25
=25
=25℃)
)
)
)
1E 2B 3C
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
h
FE 分档、印章/hFE classifications、Marking:
h
FE 分档
hFE Classifications
G
H
h
FE 范围
hFE Range
150~200
200~250


Similar Part No. - C9012

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
General Cable Technolog...
C9012A GENERAL-C9012A Datasheet
71Kb / 1P
6C 22 AWG 7/30 TC PVC / PVC
C9012ZH GENERAL-C9012ZH Datasheet
172Kb / 1P
6C22 FR-LSZH, UNSHIELDED FR-LSZH Jacket EXZEL FR-LSZH Cable
More results

Similar Description - C9012

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SA1873 HTSEMI-2SA1873 Datasheet
762Kb / 1P
DUAL TRANSISTOR (PNP PNP)
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
NXP Semiconductors
PEMB4_PUMB4 PHILIPS-PEMB4_PUMB4_15 Datasheet
137Kb / 8P
PNP/PNP resistor-equipped
2003 Oct 15
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com