Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DPS9 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # DPS9
Description  Zweitast-Codierschalter Dual push button switch
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

DPS9 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  DPS9 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers DPS9 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
194
DPS9
MECHANISCHE KENNWERTE
MECHANICAL DATA
Baubreite
Width
8mm
Zul. Umgebungstemp.
Perm. ambient temp
-20 ... +80°C
Mech. Lebensdauer
Mech. lifetime
1 000 000 Schaltschritte / 1 000 000 steps
Betätigungskraft
Operating force
ca. 4,5N / approx. 4.5N
Gewicht
Weight
ca. 6,5g / approx. 6.5g
Ziffernhöhe 10-stellig
Digit height 10-digit
6,8mm
Ziffernhöhe 16-stellig
Digit height 16-digit
4,3mm
Tastvorgang (Druckpunkt)
Click action
fühlbar / marked
Vibrationstest
Vibration testing
nach DIN EN 60068-2-6 / acc. DIN EN 60068-2-6
Schocktest
Shock testing
nach DIN EN 60068-2-27 / acc. DIN EN 60068-2-27
ELEKTRISCHE KENNWERTE
ELECTRICAL DATA
Betriebsspannung
Operating voltage
≤ 40V
Kontaktbelastung statisch
Contact load, static
≤ 1A
Kontaktbelastung dynamisch (Ohmlast)
Contact load, dynamic (resistive)
≤ 100mA
Übergangswiderstand bei Printplatte AK
Contact resistance for PCB AK
<100mΩ
(gemessen von Zuleitung bis Ausgang)
(measured from supply line to output)
MATERIAL
MATERIAL
Gehäuse
Housing
PPO
Printplatte Basismaterial
PCB base material
FR4 bzw. CEM3 DIN IEC249-2 / FR4 or CEM3 DIN IEC249-2
Kontaktfläche
Contact surface
Au über Ni auf Cu / Au over Ni on Cu
Schleifkontakt
Sliding contact
Au über Ni auf CuSn6 / Au over Ni on CuSn6
Durch Gold-auf-Goldkontakte erreichen wir den gleichbleibend geringen
Übergangswiderstand. Die nach ISO 9001:2000 zertifizierte Fertigung und
die 100% elektronische Endkontrolle garantieren die zuverlässige Funk-
tion. Viele Sondervarianten sind auf Anfrage verfügbar und spezielle
Ausführungen können nach Kundenwunsch hergestellt werden.
Gold-gold-contacts have low and stable contact resistance. ISO 9001:2000
approved production together with 100% electronic final inspection and
testing guarantee reliable operation. Many special designs are available
on request or can be built according to customer's specification.
Zweitast-Codierschalter
±
Kontaktbahnen mit abriebfester Hartgoldauflage
±
100% elektronische Endkontrolle
Dual push button switch
±
Contacts with abrasion resistant hard gold plating
±
100% electronic final inspection and testing
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.hartman-codier.de
Technische Änderungen vorbehalten / Specifications are subject to change without notice.


Similar Part No. - DPS9

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
DPS9 MACOM-DPS9 Datasheet
140Kb / 1P
Pushwheel Switches, Front Mount
logo
List of Unclassifed Man...
DPS9131AL2 ETC2-DPS9131AL2 Datasheet
264Kb / 2P
Zweitast-Codierschalter
More results

Similar Description - DPS9

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CW Industries
GPB024A05BR CWIND-GPB024A05BR Datasheet
613Kb / 1P
PUSH BUTTON SWITCH
GPB040A05BB CWIND-GPB040A05BB Datasheet
483Kb / 1P
PUSH BUTTON SWITCH
GPB081A09B CWIND-GPB081A09B Datasheet
647Kb / 1P
PUSH BUTTON SWITCH
GPB502A05BR CWIND-GPB502A05BR Datasheet
504Kb / 1P
PUSH BUTTON SWITCH
GPB527A202BB CWIND-GPB527A202BB Datasheet
456Kb / 1P
PUSH BUTTON SWITCH
GPB527B2L02BR1 CWIND-GPB527B2L02BR1 Datasheet
463Kb / 1P
PUSH BUTTON SWITCH
GPB527B202BB CWIND-GPB527B202BB Datasheet
446Kb / 1P
PUSH BUTTON SWITCH
GPBS800LR1 CWIND-GPBS800LR1 Datasheet
52Kb / 1P
PUSH BUTTON SWITCH
logo
List of Unclassifed Man...
DPS9131AL2 ETC2-DPS9131AL2 Datasheet
264Kb / 2P
Zweitast-Codierschalter
GPBS-850N ETC2-GPBS-850N Datasheet
51Kb / 1P
PUSH BUTTON SWITCH
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com