Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SMV1237-004 Datasheet(PDF) 4 Page - Alpha Industries

Part # SMV1237-004
Description  Hyperabrupt Tuning Varactors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPHA [Alpha Industries]
Direct Link  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

SMV1237-004 Datasheet(HTML) 4 Page - Alpha Industries

  SMV1237-004 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries SMV1237-004 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries SMV1237-004 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries SMV1237-004 Datasheet HTML 4Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Hyperabrupt Tuning Varactors
SMV1232–SMV1237
4
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
Specifications subject to change without notice. 6/99A
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.044 (1.12 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.003 (0.080 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
8˚ MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.037 (0.95 mm) REF.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.076 (1.92 mm) REF.
0.020 (0.51 mm) REF.
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
SC-79
0.060 (1.50 mm) MIN.
0.067 (1.70 mm) MAX.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.014
(0.35 mm) MAX.
0.043 (1.10 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.
0.020
(0.50 mm) MIN.
0.028
(0.70 mm) MAX.
0.003
(0.07 mm) MIN.
0.008
(0.20 mm) MAX.
10˚ MAX.
10˚ MAX.
0.028
(0.70 mm) MIN.
0.035
(0.90 mm) MAX.
0.006 (0.15 mm) MIN.
CATHODE
INDICATOR
1
2
SC-70
3
2
1
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.039 (1.00 mm) MAX.
0.000 (0.00 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.016 (0.40 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.087 (2.20 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.094 (2.40 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.026 (0.65 mm) REF.
0.051 (1.30 mm) REF.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.007 (0.18 mm) MAX.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.012 (0.30 mm) MAX.
0.014 (0.35 mm) REF.



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com