Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AVM3324C Datasheet(PDF) 2 Page - Aplus Intergrated Circuits

Part # AVM3324C
Description  single-chip 3 channel timbre generator that can synthesize
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APLUS [Aplus Intergrated Circuits]
Direct Link  http://www.aplusinc.com.tw
Logo APLUS - Aplus Intergrated Circuits

AVM3324C Datasheet(HTML) 2 Page - Aplus Intergrated Circuits

  AVM3324C Datasheet HTML 1Page - Aplus Intergrated Circuits AVM3324C Datasheet HTML 2Page - Aplus Intergrated Circuits AVM3324C Datasheet HTML 3Page - Aplus Intergrated Circuits AVM3324C Datasheet HTML 4Page - Aplus Intergrated Circuits AVM3324C Datasheet HTML 5Page - Aplus Intergrated Circuits AVM3324C Datasheet HTML 6Page - Aplus Intergrated Circuits AVM3324C Datasheet HTML 7Page - Aplus Intergrated Circuits AVM3324C Datasheet HTML 8Page - Aplus Intergrated Circuits AVM3324C Datasheet HTML 9Page - Aplus Intergrated Circuits Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
AVM3324C
Rev 1.2
2002/11/6
1
㆒般規格
:
AVM3324C 乃㆒單晶片 3 頻道的音色合成器。(1個語音頻道單獨放音;或 2個音樂頻道放音;或 2
個音樂頻道
+ 1個語音頻道聯合放音。) 此晶片有 4K 個指令格,且以 LOGPCM 編碼方式,合成長達
3秒之語音。藉由製造過程㆗更換光罩,將客戶需要之語音資料編寫入 ROM ㆗。
特性:
1. 單㆒工作電壓範圍為 2.4 ~ 6 伏特。
2. 聲音輸出組合如㆘:
A> 純語音:所有 D/A 的電流輸出全被語音使用。
B> ㆔個頻道隨意組合放音時:每個音樂頻道各佔㆕分之㆒ D/A 的電流輸出,語音頻道佔㆓分之㆒
D/A 的電流輸出。
3. 語音總長度可達 3.0 秒,且可被分割成 32 個語音段(voice_section)。
4. 其㆗每㆒語音段的長度 (語音 + 靜音) 最多可達 5.4 秒 (在 6KHz 取樣頻率㆘)。
5. ㆒個具有 4096 個指令格的 ROM,可被分割為 32 個指令組。在合成過程㆗,音色、節奏、音
調、播放速度、拍差、語音段、甚至
STS 輸出狀態,都可在指令組的任何位置編輯修改。音色是
由指定的
8 x 8 波形 及 32 x 32 包封架構合成而成。總共有 4 個音色,可被彈性㆞指定到第㆒或
第㆓音樂頻道。
音樂音調:
--3 到 ++5 包括半音。共有 53 個音符。
語音音調:
-6# 到 +4 包括半音。共有 20 個音符。
語音播放速度:
5.35 到 16 KHz。共有 20 種播放速度。
語音播放速度:
5.35 5.66 6.00 6.36 6.73 7.14 7.56 8.01 8.49 9.08 9.53 10.10 10.70 11.33 12.00 12.72 13.47 14.28 15.27 16.0
語音播放音調:
-6#
7
1
1#
2
2#
3
4
4#
5
5#
6
6#
7
+1
+1#
+2
+2#
+3
+4
音樂節奏:
82 88 95 103 112 123 137 154 176 205 246 拍/分鐘。
共有
11 種不同 的節奏。
拍差:
1/8 1/4 3/8 1/2
5/8 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
2-1/ 2
3
3-1/2 4 0 拍。
共有
15 種不同 的拍差。
6. ㆔種觸發方式的光罩選擇:矩陣觸發、單獨觸發、並列式 CPU 驅動。
□ 矩陣觸發輸入:
◎
4×4 矩陣輸入:M1 -- M16 (MODE=0 --> sub_table 1-16)
(MODE=1 --> sub_table 17-32)
◎ 優先順序
: Mn+1>Mn+2>Mn+3>Mn+4 (n=0>4>8>12)
◎ 防止誤動作
(DEBOUNCE) 時間:
長時間:
4.2 ms 到 12.5 ms
短時間:
150 us 到 430 us
註:若在停止狀態時觸發依據播放速度
7.64KHz,若在播放過程㆗觸發依播放速度 (5.3KHz
到
16KHz)。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com