Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

B43310 Datasheet(PDF) 11 Page - EPCOS

Part # B43310
Description  Aluminum electrolytic capacitors
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B43310 Datasheet(HTML) 11 Page - EPCOS

Back Button B43310 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B43310 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B43310 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B43310 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B43310 Datasheet HTML 9Page - EPCOS B43310 Datasheet HTML 10Page - EPCOS B43310 Datasheet HTML 11Page - EPCOS B43310 Datasheet HTML 12Page - EPCOS B43310 Datasheet HTML 13Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
Cautions and warnings
敬告和警告
敬告和警告
敬告和警告
敬告和警告
Published by EPCOS (Xiamen) Co., Ltd
厦门 EPCOS 有限公司发行
Page 11 of 13
产品安全性
产品安全性
产品安全性
产品安全性
下表总结了一定要注意的安全说明事项。详情请参见铝电解电容器数据手册 2007“一般技术信息”的
相关部分。
主题
安全信息
参考章节“一般技
术信息”
极性
确定正确连接极性电容器。
1
“铝电解电容器的
基本结构”
反向电压
应连接一个二极管以预防电压极性出现。
3.1.6
“反向电压”
上限类别温度
切勿超出上限类别温度。
7.2
“最高的容许运行
温度”
维修
对电容器作定期检查。在检查之前,确定已经关闭电源并小心对电容
器进行放电。切勿对电容器端子施加任何机械应力。
10
“维修”
螺丝接线端电容
器的安装位置
安装电容器时,切勿倒转接线端(安全阀)。
11.1
“螺丝接线端电容
器的安装位置”
单端电容器的安
装
用力拉扯导线可能会导致单端电容器的内部结构损坏。
避免任何压缩应力、拉应力或弯曲应力。
切勿在电容器被焊接到印刷电路板上后移动电容器。
切勿握住所焊接的电容器提起印刷电路板。
切勿将电容器置于孔空间与规定的引线空间不同的印刷电路板。
11.4
“单端电容器安装
注意事项”
端子的坚固性
连接螺栓式接线柱时,切勿超过下列最大紧固扭矩:
M5: 2 Nm
M6: 2.5 Nm
11.3
“安装扭矩”
焊接
焊接时切勿超过规定的时间或温度极限。
11.5
“焊接”
焊接,清洗剂
切勿让卤代烃接触到铝电解电容器。
11.6
“清洗剂”
他燃
避免外部能量输入,如火或电。
8.1
“他燃”
自燃
避免电容器超负荷。
8.2
“自燃”
参考章节“螺栓式
接线柱电容器”
绝缘套管的击穿
强度。
切勿损坏绝缘套管,特别是在用圈夹进行安装时。
“螺栓式接线柱—
—附件”
注
注
注
注:
:
:
:本页内容请以英文版本为准
本页内容请以英文版本为准
本页内容请以英文版本为准
本页内容请以英文版本为准。
。
。
。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com