Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

1421 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 1421
Description  Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en acier pour bati
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1421 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1421 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
10-32 Nickel Rack Screws with Steel
Cup Washers
Part
No.
Description
1421
4 screws, 4 metal cup washers packaged in clamshell
142110
10 screws, 10 metal cup washers packaged in
clamshell
142125
25 screws, 25 metal cup washers packaged in
clamshell
10-32 Nickel Rack Screws
Part No.
Description
1421A 10B
10 screws packaged in clamshell
1421A 25B
25 screws packaged in clamshell
1421A 100B
100 screws packaged in reusable jar
1421A 500B
500 screws packaged in reusable jar
Nickel Plated Steel Cup Washers
Part No.
Description
1421E25W
25 metal cup washers packaged in clamshell
1421E100W 100 metal cup washers packaged in reusable jar
1421E500W 500 metal cup washers packaged in reusable jar
1421E1000W
1000 metal cup washers packaged in reusable
jar
Vis à tête fraisée 10-32 avec rondelles à collerette en acier
pour bâti
Les vis pour bâti 1421 ont une longueur standard de 0,625 po et sont munies
de filets 10-32. Les vis comportent une tête ovale à fente et un fini nickelé.
Les rondelles à collerette en acier ont un diamètre extérieur de 0,60 po.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - 1421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
1421 VISHAY-1421 Datasheet
104Kb / 2P
Bulk Metal® Foil Technology 12 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor Network
08-Mar-05
logo
List of Unclassifed Man...
1421-1 ETC2-1421-1 Datasheet
430Kb / 1P
MICRO PINS
14210 ETC2-14210 Datasheet
89Kb / 2P
5 Minute Epoxy
logo
PHOENIX CONTACT
1421004 PHOENIX-1421004 Datasheet
1Mb / 13P
SAC-5P-5,0-500/M12FR FB - Sensor/actuator cable
1421079 PHOENIX-1421079 Datasheet
360Kb / 9P
SACC-E-M12MS-3CON-NPT12/1,0 - Panel feedthrough
More results

Similar Description - 1421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
142TS HAMMOND-142TS Datasheet
71Kb / 2P
Vis a ailettes 10-32 a petite tete
1421A HAMMOND-1421A Datasheet
82Kb / 1P
Vis a tete fraisee 10-32 avec rondelles a collerette en plastique pour b창ti
1421AB HAMMOND-1421AB Datasheet
52Kb / 1P
VIS A TETE FRAISEE 10-32 POUR BATI
1421ABK HAMMOND-1421ABK Datasheet
53Kb / 1P
VIS EN NICKEL 10-32 POUR BATI ACEC RONDELLE EN NYLON
1421D HAMMOND-1421D Datasheet
51Kb / 1P
VIS 10-32 POUR BATI
1421G HAMMOND-1421G Datasheet
53Kb / 1P
VIS A TETE TRONCONIQUE 10-32 AVEC RONDELLE EN NYLON
1564 HAMMOND-1564 Datasheet
135Kb / 3P
Bati pour console en acier soude, a section inclinee de 20 degres
H1032BK HAMMOND-H1032BK Datasheet
53Kb / 1P
Vis en nickel 10-32 pour bati avec rondelle en nylon et pointe de vissage
H1224S HAMMOND-H1224S Datasheet
51Kb / 1P
Vis en nickel 12-24 pour bati avec pointe de vissage
PVSS HAMMOND-PVSS Datasheet
51Kb / 1P
Panneau pour bati en acier, a fentes
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com