Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DC2PBCLP Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DC2PBCLP
Description  ARMOIRE POUR SERVEUR - MODELE ECONOMIQUE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DC2PBCLP Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DC2PBCLP Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. DC2PBCLP Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Armoire pour serveur - modèle économique DC200
Series
Les armoires de la série DC200 sont offertes en deux versions : 24U et 42U.
Les armoires ont une largeur hors tout standard de 23,6 po (24 po) et
peuvent ainsi être juxtaposées ou regroupées pour permettre la pose de
carrelage sur une plancher de 2 pi standard, facilitant le passage de câbles
de sous-plancher et d'air froid sans conflit.
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16.
Deux (2) paires de rails à trous carrés poinçonnés conformes à la
norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po, avec marques
d'unités modulaires.
Jeu de départ de vis M5 et d'écrous à cage inclus.
Pour la quincaillerie 10-32, voir la série 1421CNABK.
La porte avant est munie d'un verrou à quatre points attrayant,
présente une surface incurvée et nervurée pour plus de stabilité et
peut facilement être enlevée et remontée pour s'ouvrir à gauche ou à
droite.
La section arrière comporte des portes en deux parties facilitant l'accès
dans des espaces restreints.
Paire de panneaux latéraux pleins amovibles avec raidisseurs pour une
résistance accrue.
Spécifications :
Comporte deux (2) trous d'entrée de câble de 4 po de diamètre (toit) et
une (1) ouverture de 8 x 12 po (fond).
Le fond ouvert permet la circulation d'air et le passage de câbles sous
un plancher en carrelage surélevé.
Le fond de l'armoire comprend :
Quatre (4) pattes de nivellement réglables
Quatre (4) roulettes encastrées
La profondeur des rails est réglable par incréments de 25 mm.
Tiges de mise à la terres prévues sur le cadre.
Revêtement lisse en poudre noir.
Capacité de charge recommandée de 950 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Galerie
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - DC2PBCLP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Japan Aviation Electron...
DC2 JAE-DC2 Datasheet
214Kb / 5P
HDMI Standard Type C HDMI Mini Connector
logo
Cherry Semiconductor Co...
DC2 CHERRY-DC2 Datasheet
246Kb / 3P
SUBMINIATURE — SEALED
logo
Integrated Power Design...
DC2-110 IPDPOWER-DC2-110 Datasheet
399Kb / 2P
110 WATTS SINGLE/MULTI OUTPUT DC-DC
REV. W 10/06/2022
DC2-110-1001 IPDPOWER-DC2-110-1001 Datasheet
399Kb / 2P
110 WATTS SINGLE/MULTI OUTPUT DC-DC
REV. W 10/06/2022
DC2-110-1002 IPDPOWER-DC2-110-1002 Datasheet
399Kb / 2P
110 WATTS SINGLE/MULTI OUTPUT DC-DC
REV. W 10/06/2022
More results

Similar Description - DC2PBCLP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
Armoire pour serveur en acier robuste
FWB HAMMOND-FWB Datasheet
84Kb / 1P
Support mural non reglable - modele economique
HDSSEC HAMMOND-HDSSEC Datasheet
89Kb / 1P
Raccord pour armoire robuste
HFMD HAMMOND-HFMD Datasheet
171Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
REFK HAMMOND-REFK Datasheet
121Kb / 3P
Armoire a assembler - modele economique
RMC HAMMOND-RMC Datasheet
100Kb / 2P
Chassis pour equipement - modele economique
SWCC HAMMOND-SWCC Datasheet
64Kb / 2P
Armoire murale a porte pivotante - modele economique
VCMDS HAMMOND-VCMDS Datasheet
73Kb / 1P
Gestionnaire de cables vertical pour armoire
WMC HAMMOND-WMC Datasheet
85Kb / 2P
Bati mural - modele economique
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com