Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DNFK2AC120 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DNFK2AC120
Description  ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DNFK2AC120 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DNFK2AC120 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Ensembles de grilles de ventilation
Caractéristiques
Trousse facile à commander - un seul numéro de pièce (permet de
gagner du temps et de réduire les coûts)
Le trousse comprend : Un ou plusieurs ventilateurs, deux grilles
métalliques par ventilateur, un cordon d'alimentation et la quincaillerie
de montage.
Part No.
Fans
Included
Fan
Size
CFM (Per
Fan)
Corded Plug
Fan Guards
Included
DNFK1A C120
1
4.70
105
1 x 48 Inch Lenth
2
DNFK2A C120
2
4.70
105
1 x Daisy Chain (2
fan)
4
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - DNFK2AC120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK2AC120 HAMMOND-DNFK2AC120 Datasheet
633Kb / 1P
Guard Material/Finish - Crome Plated Steel
More results

Similar Description - DNFK2AC120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
1421N4 HAMMOND-1421N4 Datasheet
61Kb / 1P
ENSEMBLES DE QUINCAILLERIE DE TYPE 4
DNFF HAMMOND-DNFF Datasheet
62Kb / 1P
ENSEMBLES DE VENTILATEUR A FILTRE
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
GRDKIT HAMMOND-GRDKIT Datasheet
71Kb / 1P
Ensembles de fils de mise a la terre
PPG HAMMOND-PPG Datasheet
69Kb / 1P
Panneau de ventilation
PPGP HAMMOND-PPGP Datasheet
67Kb / 1P
Panneau pour grille de ventilation
RQT HAMMOND-RQT Datasheet
54Kb / 1P
Ensembles de verrous quart de tour
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com