Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EB150WT Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # EB150WT
Description  Refroidisseurs deau
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

EB150WT Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  EB150WT Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. EB150WT Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Refroidisseurs d'eau
Description
Conçu pour fournir du frigorigène recyclé à la plupart des échangeurs
de chaleur air-eau dans des applications industrielles, des systèmes de
refroidissement de procédé, des circuits hydrauliques de machines ou
des circuits de refroidissement de moteur.
Normes
Série Rack - UL,cUL, CE
EB30-50 -UL, cUL (ETL), CE
EB190-400 - UL, cUL CE
Caractéristiques
De type armoire et prêt à assembler sur place, ce refroidisseur d'air
comprend le système de réfrigération, le réservoir et la pompe de
refroidissement et les commandes pour un fonctionnement prêt-à-
l'emploi
La série Rack procure un refroidissement fiable pour les applications
intérieures dans lesquelles les charges de chaleur sont inférieures à 1
tonne
La série EB convient à de nombreuses applicationss extérieures dans
lesquelles les charges de chaleur ne dépassent pas 20 tonnes
Des appareils de plus grande capacité sont disponibles
Boîtier extérieur, construction en acier galvanisé, fini gris clair RAL7035
Part
Number
Cooling
Capacity *
BTU/h (watts)
A djustable
Control
Range
Voltage A C
Pump Flow
Rate GPM
(l/min)
Dimensions
Height x Width x
Depth
RACK1100
4610 BTU/h
(1350 W)
+50…+95 F /
'+10…+35 C
230 V 50/60
Hz
3.2 (12)
15.55 x 17.72 x 18.90
inches (395 x 450 x 480
mm)
RACK1700
7001 BTU/h
(2050 W)
+50…+95 F /
'+10…+35 C
230 V 50/60
Hz
3.2 (12)
15.55 x 17.72 x 18.90
inches (395 x 450 x 480
mm)
RACK2400
9220 BTU/h
(2700 W)
+50…+95 F /
'+10…+35 C
230 V 50/60
Hz
3.7 (14)
19.68 x 22.83 x 22.83
inches (500 x 580 x 580
mm)
EB30WT
16051 BTU/h
(4700 W)
+59…+104 F
/ '+15…+40
C
400 /460 V 3
Phase 50/60
Hz
3.7 (14)
37.60 x 21.65 x 42.02
inches (955 x 550 x 610
mm)
EB60WT
22199 BTU/h
(6500 W)
+59…+104 F
/ '+15…+40
C
400 /460 V 3
Phase 50/60
Hz
5.3 (20)
37.60 x 21.65 x 42.02
inches (955 x 550 x 610
mm)
EB90WT
34152 BTU/h
(10000 W)
+59…+104 F
/ '+15…+40
C
400 /460 V 3
Phase 50/60
Hz
9.25 (35)
50.79 x 27.76 x 30.12
inches (1290 x 705 x 765
mm)
EB150WT
54643 BTU/h
(16660 W)
+59…+104 F
/ '+15…+40
400 /460 V 3
Phase 50/60
9.25 (35)
50.79 x 27.76 x 30.12
inches (1290 x 705 x 765


Similar Part No. - EB150WT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Filtronic Compound Semi...
EB1500DFN-AJ FILTRONIC-EB1500DFN-AJ Datasheet
317Kb / 10P
LOW NOISE HIGH LINEARITY PACKAGED PHEMT
EB1500DFN-AJ FILTRONIC-EB1500DFN-AJ Datasheet
462Kb / 10P
LOW NOISE HIGH LINEARITY PACKAGED PHEMT
EB1500DFN-BA FILTRONIC-EB1500DFN-BA Datasheet
317Kb / 10P
LOW NOISE HIGH LINEARITY PACKAGED PHEMT
EB1500DFN-BA FILTRONIC-EB1500DFN-BA Datasheet
462Kb / 10P
LOW NOISE HIGH LINEARITY PACKAGED PHEMT
EB1500DFN-BB FILTRONIC-EB1500DFN-BB Datasheet
317Kb / 10P
LOW NOISE HIGH LINEARITY PACKAGED PHEMT
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com