Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FWB Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # FWB
Description  Support mural non reglable - modele economique
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

FWB Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  FWB Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Cable Management
Outlet Strips
Mounting Hardware
Support mural non réglable - modèle économique FWB
Series
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16.
Rails conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po
avec écrous taraudés 10-32 clipsables.
Avec charnière pour faciliter l'accès arrière aux dispositifs.
Pronfondeur fixe de 6 po.
Accès arrière pour câble.
Revêtement en poudre texturé noir.
Comprend quatre (4) vis à bâti noires 10-32 avec rondelles et écrous
clipsables par unité modulaire.
Capacité de charge recommandée de 70 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Rack
Shipping
Height
Width
Depth
Height
Width
Depth
Units
Weight
FWB191UBK
1.88
19.36
6.00
1.75
19.00
5.75
1U
2
FWB192UBK
3.62
19.36
6.00
3.50
19.00
5.75
2U
2.6
FWB194UBK
7.12
19.36
6.00
7.00
19.00
5.75
4U
5.2
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - FWB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AAEON Technology
FWB-2250 AAEON-FWB-2250 Datasheet
311Kb / 2P
mini-card slot
FWB-2250E4-A10-A10-00 AAEON-FWB-2250E4-A10-A10-00 Datasheet
311Kb / 2P
mini-card slot
FWB-7250 AAEON-FWB-7250 Datasheet
258Kb / 2P
mini-card slot
FWB-7250E4-A10-A10-00 AAEON-FWB-7250E4-A10-A10-00 Datasheet
258Kb / 2P
mini-card slot
logo
DIOTEC Electronics Corp...
FWB150 DEC-FWB150 Datasheet
224Kb / 1P
1.5 AMP FAST RECOVERY BRIDGE RECTIFIERS
More results

Similar Description - FWB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC200 HAMMOND-DC200 Datasheet
103Kb / 2P
ARMOIRE POUR SERVEUR - MODELE ECONOMIQUE
1485X HAMMOND-1485X Datasheet
54Kb / 1P
Raccord reglable
1487XSS HAMMOND-1487XSS Datasheet
54Kb / 1P
Raccord reglable
HPB HAMMOND-HPB Datasheet
87Kb / 2P
Support mural non reglable en acier robuste
RB-2P HAMMOND-RB-2P Datasheet
59Kb / 1P
Bati ouvert a 2 montants en acier soude - modele economique
REFK HAMMOND-REFK Datasheet
121Kb / 3P
Armoire a assembler - modele economique
RMC HAMMOND-RMC Datasheet
100Kb / 2P
Chassis pour equipement - modele economique
SWCC HAMMOND-SWCC Datasheet
64Kb / 2P
Armoire murale a porte pivotante - modele economique
VPB HAMMOND-VPB Datasheet
81Kb / 1P
Support mural vertical en acier robuste
WMC HAMMOND-WMC Datasheet
85Kb / 2P
Bati mural - modele economique
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com