Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HDSS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HDSS
Description  Systemes de syspension robustes 50-80 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HDSS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HDSS Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. HDSS Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Systèmes de syspension robustes 50-80 mm
NEMA 12 et 13
Application
Les systèmes de suspension pour armoire de commande de 50 et de
80 mm sont conçus pour supporter des charges moyennes et lourdes.
La résistance du tube carré et des raccords coulés permet d'obtenir un
système robuste hautement flexible.
Normes
Conformes aux normes :
CEI 60529 IP54
Construction
Les manchons et les raccords coudés de l'armoire sont en aluminium
moulé sous pression G Al Si 12.
Tous les autres raccords sont en fer moulé sous pression 4G-s.g.
Les tubes de suspension sont en acier.
Finition
Les raccords comportent un revêtement en poudre gris fenêtre RAL
7040.
Les tubes de suspension comportent un revêtement en poudre gris
clair RAL 7035.
Accessoires


Similar Part No. - HDSS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
HDSSCIB HAMMOND-HDSSCIB Datasheet
74Kb / 1P
Base en fonte robuste
HDSSEC HAMMOND-HDSSEC Datasheet
89Kb / 1P
Raccord pour armoire robuste
HDSSEL HAMMOND-HDSSEL Datasheet
70Kb / 1P
Raccord coude robuste
HDSSELC HAMMOND-HDSSELC Datasheet
95Kb / 1P
Raccord coude robuste
HDSSIJ HAMMOND-HDSSIJ Datasheet
85Kb / 1P
Joint interm챕diaire robuste
More results

Similar Description - HDSS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
MOTORDC ETC-MOTORDC Datasheet
90Kb / 1P
32 mm, Escobillas de grafito, 20 Vatios
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
HLP HAMMOND-HLP Datasheet
212Kb / 3P
Armoire de cablage de faible encombrement pour systemes de securit챕 et reseaux
logo
List of Unclassifed Man...
AFB0812SHB ETC2-AFB0812SHB Datasheet
238Kb / 1P
80 x 80 x 15 MM SERIES
logo
Hammond Manufacturing L...
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
List of Unclassifed Man...
FFB0812SHE ETC2-FFB0812SHE Datasheet
110Kb / 1P
80 x 80 x 38 MM SERIES
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com