Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HFMD Datasheet(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HFMD
Description  Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HFMD Datasheet(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HFMD Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. HFMD Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. HFMD Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. HFMD Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Cooling Products
Filtered Fans
Literature Pocket
Plinth
Leveling Feet
Side Panels
Tamper Resistant Screws
Frame Joining Kit
Window Door
Top Mount Cable Module and Side
Panels
HME Casters
Lifting Angles
Grid System
Grid Strap Spacer
Additional Inner Panels
Side Mounting Inner Panels
Side Mounting Barrier Panels
Swing Panel
Shelf
Bridge Panel
Swing Frame for 19" Mounting
Interlock Kit
19" Rails and Width Adaptor Kit
Ground Wire Kits
Copper Busbar
Inserts
HME Handles
Light Kit Brackets
Remote Door Switches
Ossature
Panneau de toit plein amovible
Anneaux de levage (4)
Panneau inférieur amovible avec plaques passe-câble
Portes avant pleines avec cadre
Panneaux arrière amovibles - modèle à deux portes avec montant
central amovible
Panneau de montage intérieur
Quincaillerie de raccordement de la poignée de porte au coupe-circuit
Porte à charnière avec bride de support
Construction
Construction en acier de calibre 14.
Cadre entièrement soudé avec configuration de trous de 25 mm qui
offre une grande souplesse de montage.
Garniture de mousse in situ en continu.
Des anneaux renforcés facilitent le levage de l'armoire.
Les cadres peuvent être reliés au moyen d'une trousse de liaison
offerte en option.
Les portes peuvent être interchangées, retirées ou inversées.
Angle d'ouverture de porte de 135°.
Les panneaux latéraux en tôle d'acier de calibre 14 sont vendus
séparément (par paires).
Des tiges de mise à la masse et de mise à la terre sont fournies pour
toutes les portes et tous les panneaux.
Finition
Surface phosphatée et revêtement en poudre gris clair RAL 7035.
Le panneau intérieur est en acier galvanisé de calibre 12 non peint.
Accessoires



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com