Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HME Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HME
Description  Armoire autoportante modulaire en acier doux de type 12
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HME Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HME Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. HME Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. HME Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. HME Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Armoire autoportante modulaire en acier doux de type 12 HME
Series
Porte à charnière avec diverses options de poignées
Application
La gamme de produits HME offre aux utilisateurs un logement robuste
pour commandes industrielles et interface opérateur dans des
environnements industriels.
Une conception modulaire permet de regrouper les unités dans des
applications hybrides de grande envergure.
La configuration des ouvertures de 25 mm sur le cadre offre une
grande souplesse de montage pour les composants et les accessoires.
Un large éventail de dimensions standard est offert.
Normes
UL 508, type 12
CSA, type 12
Conformes aux normes :
NEMA, type 12
CEI 60529 IP54
Configuration
Cadre
Panneau de toit plein amovible
Anneaux de levage (4)
Panneau inférieur amovible avec plaques passe-câble
Porte avant pleine avec cadre
Panneau arrière amovible
Panneau de montage intérieur
Construction
Construction en acier de calibre 14.
Cadre entièrement soudé avec configuration de trous de 25 mm qui
offre une grande souplesse de montage.
Garniture de mousse in situ en continu.
Des anneaux renforcés facilitent le levage de l'armoire.
Les cadres peuvent être reliés au moyen d'une trousse de liaison
offerte en option.
Les portes peuvent être interchangées, retirées ou inversées.
Angle d'ouverture de porte de 135°.
Les panneaux latéraux en tôle d'acier de calibre 14 sont vendus
séparément (par paires).
Des tiges de mise à la masse et de mise à la terre sont fournies pour
toutes les portes et tous les panneaux.
Finition
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - HME

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Eaton All Rights Reserv...
HME EATON-HME Datasheet
742Kb / 1P
1/4" x various length and SFE in-line fuse holder
HME EATON-HME Datasheet
271Kb / 1P
Automotive fast-acting glass fuse
logo
Hammond Manufacturing L...
HME1465 HAMMOND-HME1465 Datasheet
108Kb / 1P
PAINTED TEXTURED GRAY RAL 7035
HME1466 HAMMOND-HME1466 Datasheet
108Kb / 1P
PAINTED TEXTURED GRAY RAL 7035
HME1468 HAMMOND-HME1468 Datasheet
112Kb / 1P
PAINTED TEXTURED GRAY RAL 7035
More results

Similar Description - HME

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1418FS HAMMOND-1418FS Datasheet
124Kb / 3P
Armoire autoportante en acier doux de type 12
1418N4FS HAMMOND-1418N4FS Datasheet
108Kb / 3P
Armoire autoportante en acier doux de type 4
1418N4FSQT HAMMOND-1418N4FSQT Datasheet
149Kb / 3P
Armoire autoportante en acier doux de type 4
HMET HAMMOND-HMET Datasheet
114Kb / 3P
Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
HN4FS HAMMOND-HN4FS Datasheet
164Kb / 3P
Armoire autoportante en acier doux de type 4
IFMD HAMMOND-IFMD Datasheet
159Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier doux de type 12
IME HAMMOND-IME Datasheet
120Kb / 3P
Armoire autoportante modulaire en acier doux de type 12
IMET HAMMOND-IMET Datasheet
150Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
IPC HAMMOND-IPC Datasheet
145Kb / 3P
Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12
UHDM HAMMOND-UHDM Datasheet
300Kb / 5P
Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com