Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HGD35 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HGD35
Description  Systeme modulaire a profiles ajoures
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HGD35 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HGD35 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. HGD35 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Depth Grid Straps
Length
Fits Full
Part
Number
Description
Depth
HME
HGD14
25mm wide with mounting
flange
222
400
HGD15
25mm wide with mounting
flange
323
500
HGD16
25mm wide with mounting
flange
423
600
Vertical Grid Straps
Length
Fits Full
Part
Number
Description
Height
HME
HGV 35
75mm wide with flush mount
bracket
350
n/a
HGV 55
75mm wide with flush mount
bracket
550
n/a
HGV 75
75mm wide with flush mount
bracket
750
n/a
Système modulaire à profilés ajourés HMEGS Series
Construction en acier galvanisé de calibre 14
Offert dans quatre styles : 1) Profilé ajouré de profondeur de 25 mm de
largeur, 2) profilé ajouré de profondeur de 75 mm de largeur, 3) profilé
ajouré vertical de 75 mm de largeur et 4) rail de support de porte de
25 mm de largeur.
Les profilés ajourés présentent une configuration à trous carrés (pour
écrous à cage) alternant avec des trous ronds (pour vis M5 ou vis
autotaraudeuses no 12), à intervalles standard de 25 mm.
Les rails de support de porte comportent des trous ronds seulement.
Les profilés ajourés de profondeur et les rails de support de porte
comportent des brides de montage à leurs extrémités.
Les profilés ajourés verticaux se montent d'affleurement (support
d'extrémité compris) aux autres profilés pour procurer une surface de
montage lisse continue. (Pour réaliser un profilé vertical pleine hauteur,
il faut utiliser 2 profilés de profondeur de 75 mm pour former les parties
supérieure et inférieure).
Vendus par paires.
Quincaillerie d'assemblage pour système modulaire à
profilés ajourés
Diverses options de quincaillerie sont offertes pour le système
modulaire à profilés ajourés système modulaire à profilés ajourés
système modulaire à profilés ajourés .
Les trous carrés conviennent aux écrous à cage indiqués.
Les trous ronds conviennent aux vis M5 et aux vis autotaraudeuses
no 12 indiquées.
Galerie
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - HGD35

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
HGD35 HAMMOND-HGD35 Datasheet
163Kb / 1P
14 GA STEEL GALVANIZED
More results

Similar Description - HGD35

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CM-BF537 ETC1-CM-BF537 Datasheet
1,000Kb / 33P
Bluetechnix Mechatronische Systeme GmbH
CM-BF548 ETC1-CM-BF548 Datasheet
621Kb / 26P
Bluetechnix Mechatronische Systeme GmbH
DEV-BF548 ETC1-DEV-BF548 Datasheet
1Mb / 36P
Bluetechnix Mechatronische Systeme GmbH
EDEV-BF5XX ETC1-EDEV-BF5XX Datasheet
1,002Kb / 37P
Bluetechnix Mechatronische Systeme GmbH
EVAL-BF5XX ETC1-EVAL-BF5XX Datasheet
1Mb / 35P
Bluetechnix Mechatronische Systeme GmbH
TCM-BF537 ETC1-TCM-BF537 Datasheet
913Kb / 37P
Bluetechnix Mechatronische Systeme GmbH
logo
Hammond Manufacturing L...
HMEGSS HAMMOND-HMEGSS Datasheet
44Kb / 1P
Espaceur pour profiles ajoures
S2CPL HAMMOND-S2CPL Datasheet
95Kb / 2P
Plinthe modulaire
TCS HAMMOND-TCS Datasheet
74Kb / 2P
Systeme disolement thermique
logo
Schneider Electric
ABFTE20SP100 SCHNEIDER-ABFTE20SP100 Datasheet
9Mb / 58P
Systeme de precablage Telefast
Avril 2019 - V3.4
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com