Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HPLD16 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HPLD16
Description  Plinthe
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HPLD16 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HPLD16 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. HPLD16 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Corners & Front/Back Panels
Use w/ HME
Part Number
Height
Width
HPLW14
100
400
HPLW16
100
600
HPLW18
100
800
HPLW110
100
1000
HPLW112
100
1200
HPLW116
100
1600
HPLW118
100
1800
HPLW24
200
400
HPLW26
200
600
HPLW28
200
800
HPLW210
200
1000
HPLW212
200
1200
HPLW216
200
1600
HPLW218
200
1800
Side Panels (pair)
Use w/ HME
Part Number Height
Depth
HPLD14
100
400
HPLD15
100
500
HPLD16
100
600
HPLD18
100
800
HPLD24
200
400
HPLD25
200
500
HPLD26
200
600
HPLD28
200
800
Plinthe HMEPL Series
Les plinthes s'installent sous l'armoire pour accroître l'espace pour
l'entrée des câbles et faciliter l'accès.
Ajoute 4 po (100 mm) ou 8 po (200 mm) à la hauteur hors tout de
l'armoire.
La plinthe HPLW comprend 4 supports d'angle ainsi que des panneaux
avant et arrière correspondants.
Les panneaux latéraux pour plinthe HPLD utilisés pour fermer les
extrémités doivent être commandés séparément.
La plinthe pleine HPB comprend 2 plaques passe-câbles.
Tous les panneaux peuvent facilement être retirés pour permettre un
accès rapide.
Compatibles avec des pattes de nivellement.
Quincaillerie comprise.
Fini noir.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - HPLD16

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
HPLD16 HAMMOND-HPLD16 Datasheet
139Kb / 1P
PAINTED TEXTURED BLACK
More results

Similar Description - HPLD16

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
IPCPL HAMMOND-IPCPL Datasheet
51Kb / 1P
Plinthe
S2CPL HAMMOND-S2CPL Datasheet
95Kb / 2P
Plinthe modulaire
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com