Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HPB Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # HPB
Description  Support mural non reglable en acier robuste
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

HPB Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  HPB Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. HPB Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Cable Management
Outlet Strips
Mounting Hardware
HPB Cover/Shelf
Part No.
Overall Dimensions
Height
Width
Depth
PBCOV ER
0.50
19.25
6.00
Support mural non réglable en acier robuste HPB Series
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 14.
Rails taraudés 10-32 conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur
bâti de 19 po.
Avec charnière pour faciliter l'accès arrière aux dispositifs.
Pronfondeur fixe de 6 po.
Accès arrière pour câble avec plusieurs points d'attache facilitant la
gestion des câbles.
Revêtement en poudre texturé noir.
L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat
pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de
transport.
Quincaillerie d'assemblage de départ incluse.
Capacité de charge recommandée de 90 lb.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.
Accessoires
Part No.
Overall Dimensions
Mounting Dimensions
Rack
Shipping
Height Width Depth
Height
Width
Depth
Units
Weight
HPB19003BK1
3.48
19.25
6.00
3.50
19.00
6.00
2U
2
HPB19005BK1
5.24
19.25
6.00
5.25
19.00
6.00
3U
3
HPB19007BK1
6.98
19.25
6.00
7.00
19.00
6.00
4U
4
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - HPB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
HPB1105 HAMMOND-HPB1105 Datasheet
76Kb / 2P
Plinthe
HPB1105 HAMMOND-HPB1105 Datasheet
67Kb / 1P
PAINTED TEXTURED BLACK
HPB1125 HAMMOND-HPB1125 Datasheet
76Kb / 2P
Plinthe
HPB1125 HAMMOND-HPB1125 Datasheet
67Kb / 1P
PAINTED TEXTURED BLACK
HPB1165 HAMMOND-HPB1165 Datasheet
76Kb / 2P
Plinthe
More results

Similar Description - HPB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC4R HAMMOND-DC4R Datasheet
97Kb / 2P
Bati ouvert a 4 montants a assembler en acier robuste
DC100 HAMMOND-DC100 Datasheet
66Kb / 2P
Armoire pour serveur en acier robuste
DNRRHDKB HAMMOND-DNRRHDKB Datasheet
51Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS A ASSEMBLER EN ACIER ROBUSTE
DNRRHDW HAMMOND-DNRRHDW Datasheet
59Kb / 2P
BATI OUVERT A 2 MONTANTS EN ACIER SOUDE ROBUSTE
FWB HAMMOND-FWB Datasheet
84Kb / 1P
Support mural non reglable - modele economique
HDSSWJ HAMMOND-HDSSWJ Datasheet
75Kb / 1P
Joint mural robuste
HWM HAMMOND-HWM Datasheet
127Kb / 3P
Armoire murale a porte pivotante en acier robuste
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler
RCHV HAMMOND-RCHV Datasheet
87Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
VPB HAMMOND-VPB Datasheet
81Kb / 1P
Support mural vertical en acier robuste
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com