Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FWDFM37P Datasheet(PDF) 7 Page - Molex Electronics Ltd.

Part # FWDFM37P
Description  Wasserdichte Steckverbindersysteme
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Direct Link  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.

FWDFM37P Datasheet(HTML) 7 Page - Molex Electronics Ltd.

  FWDFM37P Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM37P Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM37P Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM37P Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM37P Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM37P Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM37P Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM37P Datasheet HTML 8Page - Molex Electronics Ltd. FWDFM37P Datasheet HTML 9Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE
101
DS 10/2007
Spacer
(for shell thickness 1.5 mm (0.059“) with thinner front panel,
washers are required, which are included in the delivery.)
Abstandsbolzen (für Gehäusewandstärke 1,5 mm, bei geringerer Stärke sind Unter-
legscheiben notwendig, die im Lieferumfang enthalten sind.)
O-ring glued to frame
O-Ring mit Dichtrahmen verklebt
Metal watertight frame FWDFM
Metalldichtrahmen FWDFM
Illustration:
Mounting on the outer side of a machine with
type FWDF09S (Please also see page 13).
Abbildung:
Montage auf der Geräteaußenseite bei Typ
FWDF09S (siehe auch Seite 13).
Front Mounting
Frontseitige Montage
Modifications
Additon to Order No.
Order Example
Modifikationen
Bestellnummernergänzung
Bestellbeispiel
Mating Side
Solder Side
steckseitig
lötseitig
4-40
M3
K577
FWDF09S-K577
4-40
M3
4-40
4-40
——
FWDF09S1
4-40
4-40
4-40
Solder eyelet
K708
FWDR09P-K708
4-40
Lötöse
M3
Solder eyelet
M3
Lötöse
K709
FWDR09P-K709
All connectors in the FWD series are assembled with front gaskets F1043
K1063
FWDR09S-K1063
Alle Steckverbinder der Baureihe FWD mit montierten Frontdichtungen F1043
Modifications of Waterproof Connectors
Modifikationen wasserdichte Steckverbinder
Rear Mounting
Rückseitige Montage
O-ring glued onto frame
O-Ring am Dichtrahmen verklebt
Front panel
Frontplatte
Metal watertight frame FWDRM
Metalldichtrahmen FWDRM
Illustration and drawing:
Mounting on the inside of a machine with type
FWDR09S (Please also see page 13).
Abbildung und Zeichnung:
Montage auf der Geräteinnenseite bei Typ
FWDR09S (siehe auch Seite 13).
Distance Bolts Available
Lieferbare Abstandsbolzen
Inner and Outer Thread
Order Number
Innen- und Außengewinde
Bestellnummer
M3
F-GSCH1/5-K834
4-40 UNC
F-GSCH1/5-K835



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com