Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

IFMD Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # IFMD
Description  Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier doux de type 12
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

IFMD Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  IFMD Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. IFMD Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. IFMD Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. IFMD Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
doux de type 12 Série IME
Porte à charnière avec poignée (bride et découpe multi-fournisseur)
Remarque: Cette ligne de produits a été interrompu par une série approvisionné. L'information est à
titre indicatif. Pour toute assistance autre solution, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle
Hammond sales@hammfg.com - ou Etats-Unis (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960.
Application
La gamme de produits IFMD offre aux utilisateurs des armoires robustes
pouvant loger des commandes industrielles et des interfaces opérateur
dans des environnements industriels aggressifs.
Une conception modulaire permet de regrouper les unités dans des
applications hybrides de grande envergure.
Offertes dans un large éventail de dimensions standard. Les armoires
sont construites en unités impériales et en unités de visserie, et les
dimensions en unités métriques sont fournies à des fins de référence.
Les armoires de la série IME sont utilisées comme unités subordonnées
des armoires pour coupe-circuit de la série IFMD.
Les armoires pour coupe-circuit montés sur bride peuvent recevoir la
plupart des pièces de quincaillerie courantes pour coupe-circuit.
ABB Controls : Mécanismes de commande pour sectionneurs
jusqu'à (y compris) 200 A et disjoncteurs ABB jusqu'à 800 A.
Allen Bradley : Mécanismes de commande pour sectionneurs à
profondeur variable montés sur bride 1494V jusqu'à (y compris)
200 A et disjoncteurs C-H Westinghouse jusqu'à 400 A.
C-H Westinghouse : Sectionneurs montés sur bride C361 jusqu'à
(y compris) 200 A, disjoncteurs C371 jusqu'à 600 A et
mécanismes de manette Flex-Shaft™ pour disjoncteurs.
General Electric : Mécanismes de commande à profondeur
variable montés sur brides de type STDA pour sectionneurs
jusqu'à (y compris) 200 A et disjoncteurs jusqu'à 600 A ou
mécanismes de commande à câble Spectra-Flex™ pour
disjoncteurs.
Siemens I.T.E. Max-Flex™ : Mécanismes de commande à câble à
profondeur variable montés sur bride pour sectionneurs jusqu'à
200 A et disjoncteurs jusqu'à 600 A.
Square D : Mécanismes de commande à profondeur variable
montés sur bride de classe 9422 pour sectionneurs jusqu'à (y
compris) 200 A ou mécanismes à câble pour sectionneurs de 30,
60 et 100 A, et disjoncteurs avec mécanismes de commande à
profondeur variable ou mécanisme à câble jusqu'à 400 A.
Normes
UL 508, type 12
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - IFMD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
IFMD18105 HAMMOND-IFMD18105 Datasheet
78Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
IFMD18106 HAMMOND-IFMD18106 Datasheet
78Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
IFMD18108 HAMMOND-IFMD18108 Datasheet
77Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
IFMD1885 HAMMOND-IFMD1885 Datasheet
85Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
IFMD1886 HAMMOND-IFMD1886 Datasheet
78Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - IFMD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
2UDCPF HAMMOND-2UDCPF Datasheet
156Kb / 3P
Armoire de plancher pour sectionneur 횪 2 portes en acier doux de type 12
1418FS HAMMOND-1418FS Datasheet
124Kb / 3P
Armoire autoportante en acier doux de type 12
HFMD HAMMOND-HFMD Datasheet
171Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
HME HAMMOND-HME Datasheet
174Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire en acier doux de type 12
HMET HAMMOND-HMET Datasheet
114Kb / 3P
Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
HN4FS HAMMOND-HN4FS Datasheet
164Kb / 3P
Armoire autoportante en acier doux de type 4
IME HAMMOND-IME Datasheet
120Kb / 3P
Armoire autoportante modulaire en acier doux de type 12
IMET HAMMOND-IMET Datasheet
150Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire a 2 portes en acier doux de type 12
IPC HAMMOND-IPC Datasheet
145Kb / 3P
Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12
UHDM HAMMOND-UHDM Datasheet
300Kb / 5P
Armoire autoportante modulaire pour coupe-circuit en acier doux de type 12
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com