Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CCSTN Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # CCSTN
Description  Jeu de roulettes - Montage exterieur
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

CCSTN Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  CCSTN Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part No. (Pair)
Description
CCSTL
Locking
CCSTN
Non-Locking
Jeu de roulettes - Montage extérieur
Modèles verrouillables ou non verrouillables.
Se vendent par paires, ce qui permet d'obtenir un montage mixte (avec
et sans verrouillage) sur la même armoire.
Les roulettes font 3,5 po de diamètre.
Ne nécessitent aucun perçage car elles s'insèrent dans un support
intégré.
S'intallent à l'extérieur d'une plinthe intégrée et ajoutent 4,88 po à la
hauteur hors tout de l'armoire.
Montage latéral, avant ou arrière.
Capacité de charge de 1000 lb par jeu de quatre roulettes.
Non recommandées avec les armoires de 1 200 ou de 1 600 mm de
largeur.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - CCSTN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CCSTA14N40 ETC2-CCSTA14N40 Datasheet
395Kb / 4P
N-Type, ThinPak
More results

Similar Description - CCSTN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DRMK HAMMOND-DRMK Datasheet
66Kb / 1P
Trousse de montage de rails DIN
DTS3X81 HAMMOND-DTS3X81 Datasheet
134Kb / 3P
Climatiseur exterieur de 4000-7500 BTUH
DTS31X1SL HAMMOND-DTS31X1SL Datasheet
131Kb / 3P
Climatiseur exterieur compact de 3500 BTUH
DTS3081 HAMMOND-DTS3081 Datasheet
107Kb / 3P
Climatiseur exterieur de 2500 BTUH
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
IMECIM HAMMOND-IMECIM Datasheet
56Kb / 1P
Jeu de roulettes - Montage interieur
LKN1 HAMMOND-LKN1 Datasheet
47Kb / 1P
Jeu de verrous de type 1
LKN4 HAMMOND-LKN4 Datasheet
57Kb / 1P
Jeu de 12 verrous de type 4
RRLDCASTER HAMMOND-RRLDCASTER Datasheet
60Kb / 1P
Jeu de roulettes de faible resistance pour bati ouvert
S2CCMK HAMMOND-S2CCMK Datasheet
85Kb / 1P
Trousse de montage de profiles en C
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com