Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MHK Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # MHK
Description  Jeux de poignees de types 4 et 4X
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

MHK Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  MHK Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Jeux de poignées de types 4 et 4X
Caractéristiques
En zinc moulé sous pression durable ou en acier inoxydable
Butée de poignée amovible pour permettre une manoeuvre horaire ou
antihoraire.
Poignée en zinc moulé sous pression avec revêtement en poudre
texturé noir
Maintient l'indice de protection NEMA de l'enceinte.
Cadenas avec anneau de sûreté pour plus de sécurité
Verrou à clé ou clé d'affranchissement offerts en option.
La poignée peut être installée sur place sur d'autres armoires
Hammond ou installées en usine. Communiquez avec Hammond.
Part No.
Description
Material
NEMA Rating
MHK1
6” PADLOCKING 1PT. LATCH
Zinc
4
MHK2
6” PADLOCKING 3PT < 60”
Zinc
4
MHK3
6” PADLOCKING 3PT > 60”
Zinc
4
MHKD1
6” PADLOCKING DEFEATER 1PT LATCH
Zinc
4
MHKD2
6” PADLOCKING DEFEATER 3PT < 60”
Zinc
4
MHKD3
6” PADLOCKING DEFEATER 3PT > 60”
Zinc
4
MHKL1
6” KEYED PADLOCKING 1PT LATCH
Zinc
4
MHKL2
6” KEYED PADLOCKING 3PT < 60”
Zinc
4
MHKL3
6” KEYED PADLOCKING 3PT > 60”
Zinc
4
MHK1SS
6” SS PADLOCKING 1PT LATCH
316 SS
4X
MHK2SS
6” SS PADLOCKING 3PT LATCH < 60”
316 SS
4X
MHK3SS
6” SS PADLOCKING 3PT LATCH > 60”
316 SS
4X
MHKD1SS
6” SS PADLOCKING DEFEATER 1PT LATCH
316 SS
4X
MHKD2SS
6” SS PADLOCKING DEFEATER 3PT < 60”
316 SS
4X
MHKD3SS
6” SS PADLOCKING DEFEATER 3PT > 60”
316 SS
4X
MHKL1SS
6" SS KEYED PADLOCKING 1PT LATCH
316 SS
4X
MHKL2SS
6" SS KEYED PADLOCKING 3PT < 60”
316 SS
4X
MHKL3SS
6" SS KEYED PADLOCKING 3PT > 60”
316 SS
4X
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.


Similar Part No. - MHK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
MHK1 HAMMOND-MHK1 Datasheet
24Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
MHK1 HAMMOND-MHK1 Datasheet
61Kb / 1P
Type 4, 4X Handle Kits
MHK1SS HAMMOND-MHK1SS Datasheet
24Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
MHK1SS HAMMOND-MHK1SS Datasheet
61Kb / 1P
Type 4, 4X Handle Kits
MHK2 HAMMOND-MHK2 Datasheet
61Kb / 1P
Type 4, 4X Handle Kits
More results

Similar Description - MHK

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
FDOAK HAMMOND-FDOAK Datasheet
154Kb / 2P
Jeux dadaptateurs de mecanismes de commande pour coupecircuit a bride
HJH HAMMOND-HJH Datasheet
194Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier doux de types 4 et 12
HLP HAMMOND-HLP Datasheet
212Kb / 3P
Armoire de cablage de faible encombrement pour systemes de securit챕 et reseaux
HMETCM HAMMOND-HMETCM Datasheet
53Kb / 1P
Module de cablage de toit et panneaux lateraux
S2CB HAMMOND-S2CB Datasheet
182Kb / 4P
Bases en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CC HAMMOND-S2CC Datasheet
127Kb / 3P
Miniconsole en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CD HAMMOND-S2CD Datasheet
172Kb / 4P
Pupitres en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CDT HAMMOND-S2CDT Datasheet
94Kb / 3P
Terminal en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CT HAMMOND-S2CT Datasheet
148Kb / 3P
Tourelles en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
SKTH HAMMOND-SKTH Datasheet
88Kb / 2P
Regulation de lhumidite et de la temperature
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com